công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EC3 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Silicon Laboratories

tên linh kiện EC3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Si4010 DEVELOPMENT KIT USER?셎 GUIDE
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SILABS [Silicon Laboratories]
Trang chủ  http://www.silabs.com
Logo SILABS - Silicon Laboratories

EC3 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Silicon Laboratories

  EC3 Datasheet HTML 1Page - Silicon Laboratories EC3 Datasheet HTML 2Page - Silicon Laboratories EC3 Datasheet HTML 3Page - Silicon Laboratories EC3 Datasheet HTML 4Page - Silicon Laboratories EC3 Datasheet HTML 5Page - Silicon Laboratories EC3 Datasheet HTML 6Page - Silicon Laboratories EC3 Datasheet HTML 7Page - Silicon Laboratories EC3 Datasheet HTML 8Page - Silicon Laboratories EC3 Datasheet HTML 9Page - Silicon Laboratories Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 20 page
background image
Si4010-DK
Rev. 0.1
5
1.1.6. 4010 Key Fob Demo Board 434 MHz without IC (P/N 4010-KFOB-434-NF)
1.1.7. Key Fob Plastic Case (translucent grey) (P/N MSC-PLPB_1)
1.1.8. Toolstick Base Adapter (P/N Toolstick_BA)
Debugging adapter compatible with Si4355 RFstick receiver board and the Si4010 development boards.
1.1.9. Si4010 sample, SOIC package (P/N Si4010-C2-GS)
1.1.10. USB Cable (P/N MSC-DKCS5)
Cable to connect EC3 Debug Adapter to PC.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20