công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CC2420Z-RTR1 bảng dữ liệu(PDF) 83 Page - Texas Instruments

tên linh kiện CC2420Z-RTR1
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.4 GHz IEEE 802.15.4 / ZigBee-ready RF Transceiver
PDF  92 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

CC2420Z-RTR1 bảng dữ liệu(HTML) 83 Page - Texas Instruments

Back Button CC2420Z-RTR1 Datasheet HTML 79Page - Texas Instruments CC2420Z-RTR1 Datasheet HTML 80Page - Texas Instruments CC2420Z-RTR1 Datasheet HTML 81Page - Texas Instruments CC2420Z-RTR1 Datasheet HTML 82Page - Texas Instruments CC2420Z-RTR1 Datasheet HTML 83Page - Texas Instruments CC2420Z-RTR1 Datasheet HTML 84Page - Texas Instruments CC2420Z-RTR1 Datasheet HTML 85Page - Texas Instruments CC2420Z-RTR1 Datasheet HTML 86Page - Texas Instruments CC2420Z-RTR1 Datasheet HTML 87Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 83 / 92 page
background image
CC2420
SWRS041B
Page 83 of 89
39 Package Description (QLP 48)
Note: The figure is an illustration only and not to scale.
Quad Leadless Package (QLP)
D
D1
E
E1
e
b
L
D2
E2
QLP 48
Min
Max
6.9
7.0
7.1
6.65
6.75
6.85
6.9
7.0
7.1
6.65
6.75
6.85
0.5
0.18
0.30
0.3
0.4
0.5
5.05
5.10
5.15
5.05
5.10
5.15
The overall packet height is 0.85 +/- 0.05
All dimensions in mm
The package is compliant to JEDEC standard MO-220.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92