công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MIC2169BMM bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Micrel Semiconductor

tên linh kiện MIC2169BMM
Giải thích chi tiết về linh kiện  500kHz PWM Synchronous Buck Control IC
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICREL [Micrel Semiconductor]
Trang chủ  http://www.micrel.com
Logo MICREL - Micrel Semiconductor

MIC2169BMM bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Micrel Semiconductor

  MIC2169BMM Datasheet HTML 1Page - Micrel Semiconductor MIC2169BMM Datasheet HTML 2Page - Micrel Semiconductor MIC2169BMM Datasheet HTML 3Page - Micrel Semiconductor MIC2169BMM Datasheet HTML 4Page - Micrel Semiconductor MIC2169BMM Datasheet HTML 5Page - Micrel Semiconductor MIC2169BMM Datasheet HTML 6Page - Micrel Semiconductor MIC2169BMM Datasheet HTML 7Page - Micrel Semiconductor MIC2169BMM Datasheet HTML 8Page - Micrel Semiconductor MIC2169BMM Datasheet HTML 9Page - Micrel Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 15 page
background image
MIC2169
Micrel
M9999-032409
4
March 2009
Electrical Characteristics(5)
Parameter
Condition
Min
Typ
Max
Units
Gate Drivers
Rise/Fall Time
Into 3000pF at V
IN > 5V
30
ns
Output Driver Impedance
Source, V
IN = 5V
6
Ω
Sink, V
IN = 5V
6
Ω
Source, V
IN = 3V
10
Ω
Sink, V
IN = 3V
10
Ω
Driver Non-Overlap Time
Note 6
10
20
ns
Notes:
5.
Specification for packaged product only.
6.
Guaranteed by design.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com