công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F64110NFB bảng dữ liệu(PDF) 76 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F64110NFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  108 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F64110NFB bảng dữ liệu(HTML) 76 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F64110NFB Datasheet HTML 72Page - Renesas Technology Corp R5F64110NFB Datasheet HTML 73Page - Renesas Technology Corp R5F64110NFB Datasheet HTML 74Page - Renesas Technology Corp R5F64110NFB Datasheet HTML 75Page - Renesas Technology Corp R5F64110NFB Datasheet HTML 76Page - Renesas Technology Corp R5F64110NFB Datasheet HTML 77Page - Renesas Technology Corp R5F64110NFB Datasheet HTML 78Page - Renesas Technology Corp R5F64110NFB Datasheet HTML 79Page - Renesas Technology Corp R5F64110NFB Datasheet HTML 80Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 76 / 108 page
background image
R01DS0062EJ0120 Rev.1.20
Page 76 of 99
Sep 26, 2011
R32C/111 Group
5. Electrical Characteristics
VCC1 =VCC2 =5V
Timing Requirements (VCC1 =VCC2 = 4.2 to 5.5 V, VSS =0 V, and Ta =Topr, unless otherwise noted)
Table 5.22
Timer A Input (counting input in event counter mode)
Symbol
Characteristic
Value
Unit
Min.
Max.
tc(TA)
TAiIN input clock cycle time
200
ns
tw(TAH)
TAiIN input high level pulse width
80
ns
tw(TAL)
TAiIN input low level pulse width
80
ns
Table 5.23
Timer A Input (gating input in timer mode)
Symbol
Characteristic
Value
Unit
Min.
Max.
tc(TA)
TAiIN input clock cycle time
400
ns
tw(TAH)
TAiIN input high level pulse width
180
ns
tw(TAL)
TAiIN input low level pulse width
180
ns
Table 5.24
Timer A Input (external trigger input in one-shot timer mode)
Symbol
Characteristic
Value
Unit
Min.
Max.
tc(TA)
TAiIN input clock cycle time
200
ns
tw(TAH)
TAiIN input high level pulse width
80
ns
tw(TAL)
TAiIN input low level pulse width
80
ns
Table 5.25
Timer A Input (external trigger input in pulse-width modulation mode)
Symbol
Characteristic
Value
Unit
Min.
Max.
tw(TAH)
TAiIN input high level pulse width
80
ns
tw(TAL)
TAiIN input low level pulse width
80
ns
Table 5.26
Timer A Input (increment/decrement switching input in event counter mode)
Symbol
Characteristic
Value
Unit
Min.
Max.
tc(UP)
TAiOUT input clock cycle time
2000
ns
tw(UPH)
TAiOUT input high level pulse width
1000
ns
tw(UPL)
TAiOUT input low level pulse width
1000
ns
tsu(UP-TIN)
TAiOUT input setup time
400
ns
th(TIN-UP)
TAiOUT input hold time
400
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com