công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F64110NFB bảng dữ liệu(PDF) 40 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F64110NFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  108 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F64110NFB bảng dữ liệu(HTML) 40 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F64110NFB Datasheet HTML 36Page - Renesas Technology Corp R5F64110NFB Datasheet HTML 37Page - Renesas Technology Corp R5F64110NFB Datasheet HTML 38Page - Renesas Technology Corp R5F64110NFB Datasheet HTML 39Page - Renesas Technology Corp R5F64110NFB Datasheet HTML 40Page - Renesas Technology Corp R5F64110NFB Datasheet HTML 41Page - Renesas Technology Corp R5F64110NFB Datasheet HTML 42Page - Renesas Technology Corp R5F64110NFB Datasheet HTML 43Page - Renesas Technology Corp R5F64110NFB Datasheet HTML 44Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 40 / 108 page
background image
R01DS0062EJ0120 Rev.1.20
Page 40 of 99
Sep 26, 2011
R32C/111 Group
4. Special Function Registers (SFRs)
Table 4.5
SFR List (5)
Address
Register
Symbol
Reset Value
0000E0h
0000E1h
0000E2h
0000E3h
0000E4h
0000E5h
0000E6h
0000E7h
0000E8h
0000E9h
0000EAh
0000EBh
0000ECh
0000EDh
0000EEh
0000EFh
0000F0h
0000F1h
0000F2h
0000F3h
0000F4h
0000F5h
0000F6h
0000F7h
0000F8h
0000F9h
0000FAh
0000FBh
0000FCh
0000FDh UART7 Receive Interrupt Control Register
S7RIC
XXXX X000b
0000FEh
0000FFh UART8 Receive Interrupt Control Register
S8RIC
XXXX X000b
000100h Group 1 Time Measurement/Waveform Generation Register 0 G1TM0/G1PO0
XXXXh
000101h
000102h Group 1 Time Measurement/Waveform Generation Register 1 G1TM1/G1PO1
XXXXh
000103h
000104h Group 1 Time Measurement/Waveform Generation Register 2 G1TM2/G1PO2
XXXXh
000105h
000106h Group 1 Time Measurement/Waveform Generation Register 3 G1TM3/G1PO3
XXXXh
000107h
X: Undefined
Blanks are reserved. No access is allowed.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com