công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RSB36F2 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Rohm

tên linh kiện RSB36F2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bi direction ESD Protection Diode
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RSB36F2 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Rohm

  RSB36F2 Datasheet HTML 1Page - Rohm RSB36F2 Datasheet HTML 2Page - Rohm RSB36F2 Datasheet HTML 3Page - Rohm RSB36F2 Datasheet HTML 4Page - Rohm RSB36F2 Datasheet HTML 5Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
Data Sheet
www.rohm.com
© 2011 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
1/4
2011.11 - Rev.A
Bi direction ESD Protection Diode
RSB36F2
Applications
Dimensions (Unit : mm)
Land size figure (Unit : mm)
ESD Protection
Features
1)Small mold type. (UMD3)
2)High reliability.
3)Bi-directionality.
Construction
Silicon epitaxial planer
Structure
Absolute maximum ratings (Ta=25
°C)
Symbol
Unit
Pd
mW
Tj
°C
Tstg
°C
Electrical characteristics (Ta=25
°C)
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Conditions
Zener voltage
VZ
32.4
-
39.6
V
IZ=1mA
Reverse current
IR
-
-
0.1
μA
VR=27V
Ct
-
-
30
pF
VR=0V , f=1MHz
* Zener voltage (Vz) shall be measured at 40ms after loading current. Rating of per diode.
Junction capacitance
Taping dimensions (Unit : mm)
Parameter
Limits
Power dissipation (*)
200
Junction temperature
150
Storage temperature
−55 to +150
(*) Total two elements
Parameter
ROHM : UMD3
JEITA : SC-70
JEDEC : SOT-323
dot(year week factory)
UMD3
0.8MIN.
0.65
1.3
4.0±0.1
4.0±0.1
2.0±0.05
φ1.55±0.05
φ0.5±0.05
2.25±0.1
     0
1.25±0.1
0.3±0.1
2.0±0.2
0.3±0.1
各リードとも
同寸法
(3)
1.3±0.1
(0.65)
(0.65)
(2)
(1)
0.15±0.05
0.9±0.1
0.7±0.1
0~0.1
Each lead has same dimension


Số phần tương tự - RSB36F2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
RSB36F2FH ROHM-RSB36F2FH Datasheet
1,018Kb / 8P
Bi direction ESD Protection Diode
More results

Mô tả tương tự - RSB36F2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
RSB6.8ZS ROHM-RSB6.8ZS Datasheet
1Mb / 5P
Bi direction ESD Protection Diode
RSB33V ROHM-RSB33V Datasheet
1Mb / 5P
Bi direction ESD Protection Diode
RSBC6.8CS ROHM-RSBC6.8CS Datasheet
1Mb / 4P
Bi direction ESD Protection diode
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
ESDBL5V0AE1 JIANGSU-ESDBL5V0AE1 Datasheet
1Mb / 6P
Bi-direction ESD Protection Diode
ESDBU5V0Y1 JIANGSU-ESDBU5V0Y1 Datasheet
698Kb / 6P
Bi-direction ESD Protection Diode
CESDBLC5V0D9 JIANGSU-CESDBLC5V0D9 Datasheet
721Kb / 6P
Bi-direction ESD Protection Diode
ESDBW5V0A1 JIANGSU-ESDBW5V0A1 Datasheet
8Mb / 6P
Bi-direction ESD Protection Diode
ESDBW5V0D3 JIANGSU-ESDBW5V0D3 Datasheet
9Mb / 6P
Bi-direction ESD Protection Diode
logo
Rohm
RSB6.8ZS ROHM-RSB6.8ZS_14 Datasheet
523Kb / 9P
Bi direction ESD Protection Diode
RSB6.8SMFH ROHM-RSB6.8SMFH Datasheet
950Kb / 8P
Bi direction ESD Protection Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com