công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RSB36F2 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Rohm

tên linh kiện RSB36F2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bi direction ESD Protection Diode
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RSB36F2 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Rohm

  RSB36F2 Datasheet HTML 1Page - Rohm RSB36F2 Datasheet HTML 2Page - Rohm RSB36F2 Datasheet HTML 3Page - Rohm RSB36F2 Datasheet HTML 4Page - Rohm RSB36F2 Datasheet HTML 5Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
www.rohm.com
© 2011 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Data Sheet
RSB36F2
 
4/4
2011.11 - Rev.A
0
5
10
15
20
25
30
No break at 30kV
C=200pF
R=0
Ω
C=150pF
R=330
Ω
C=100pF
R=1.5k
Ω
AVE:6.3kV
ESD DISPERSION MAP(1)
AVE:25.3kV
apply voltage
0
5
10
15
20
25
30
No break at 30kV
C=200pF
R=0
Ω
C=150pF
R=330
Ω
C=100pF
R=1.5k
Ω
AVE:8.2kV
ESD DISPERSION MAP(2)
apply voltage



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com