công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LD6806TD bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện LD6806TD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra low-dropout regulator, low noise, 200 mA
PDF  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

LD6806TD bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - NXP Semiconductors

Back Button LD6806TD Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors LD6806TD Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors LD6806TD Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors LD6806TD Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors LD6806TD Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors LD6806TD Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors LD6806TD Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors LD6806TD Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors LD6806TD Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 36 page
background image
LD6806_SER
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2011. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 3 — 9 December 2011
13 of 36
NXP Semiconductors
LD6806 series
Ultra low-dropout regulator, low noise, 200 mA
9.6 Load regulation
Load regulation is the capability of the circuit to maintain the nominal output voltage while
varying the output load current.
(1) VIN
(2) VOUT
(1) VIN
(2) VOUT
Fig 21. Line regulation for LD6806CX4/36H
Fig 22. Line regulation for LD6806F/36H
time (ms)
0
0.8
0.6
0.2
0.4
001aan937
2
4
6
VIN
(V)
0
3.55
3.65
3.75
VOUT
(V)
3.45
(1)
(2)
time (ms)
0
0.7
0.6
0.2
0.4
0.1
0.3
0.5
001aan938
2
4
6
VIN
(V)
0
3.55
3.65
3.75
VOUT
(V)
3.45
(1)
(2)
Load regulation % mA

V
OUT
V
O nom

-------------------
100
I
OUT max

-----------------------------------
=
(1) IOUT
(2) VOUT
(1) IOUT
(2) VOUT
Fig 23. Load regulation for LD6806CX4/12H
Fig 24. Load regulation for LD6806F/12H
time (ms)
0
0.2
0.4
0.6
0.7
0.5
0.3
0.1
001aan927
0.1
0.3
0.5
IOUT
(A)
-0.1
0.9
1.2
0.7
1.1
1.3
VOUT
(V)
0.5
0.8
0.6
1.0
(1)
(2)
time (ms)
0
0.8
0.6
0.2
0.4
001aan928
0.1
0.3
0.5
IOUT
(A)
-0.1
1.10
1.25
1.00
1.20
1.30
VOUT
(V)
0.90
1.05
0.95
1.15
(1)
(2)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com