công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MIC94310-NYCS bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Micrel Semiconductor

tên linh kiện MIC94310-NYCS
Giải thích chi tiết về linh kiện  200mA LDO with Ripple Blocker??Technology
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICREL [Micrel Semiconductor]
Trang chủ  http://www.micrel.com
Logo MICREL - Micrel Semiconductor

MIC94310-NYCS bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Micrel Semiconductor

  MIC94310-NYCS Datasheet HTML 1Page - Micrel Semiconductor MIC94310-NYCS Datasheet HTML 2Page - Micrel Semiconductor MIC94310-NYCS Datasheet HTML 3Page - Micrel Semiconductor MIC94310-NYCS Datasheet HTML 4Page - Micrel Semiconductor MIC94310-NYCS Datasheet HTML 5Page - Micrel Semiconductor MIC94310-NYCS Datasheet HTML 6Page - Micrel Semiconductor MIC94310-NYCS Datasheet HTML 7Page - Micrel Semiconductor MIC94310-NYCS Datasheet HTML 8Page - Micrel Semiconductor MIC94310-NYCS Datasheet HTML 9Page - Micrel Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 13 page
background image
Micrel, Inc.
MIC94310
February 2012
2
M9999-020612-A
Ordering Information
Part Number
Marking Code
Output Voltage
Package
2,3
Lead Finish
MIC94310-4YCS
1Z
1.2V
0.88mm x 0.88mm CSP
Pb-Free
MIC94310-FYCS
2Z
1.5V
0.88mm x 0.88mm CSP
Pb-Free
MIC94310-GYCS
1
Z9
1.8V
0.88mm x 0.88mm CSP
Pb-Free
MIC94310-DYCS
1
Z8
1.85V
0.88mm x 0.88mm CSP
Pb-Free
MIC94310-JYCS
1
Z7
2.5V
0.88mm x 0.88mm CSP
Pb-Free
MIC94310-MYCS
1
Z6
2.8V
0.88mm x 0.88mm CSP
Pb-Free
MIC94310-NYCS
1
Z5
2.85V
0.88mm x 0.88mm CSP
Pb-Free
MIC94310-PYCS
Z4
3.0V
0.88mm x 0.88mm CSP
Pb-Free
MIC94310-SYCS
Z3
3.3V
0.88mm x 0.88mm CSP
Pb-Free
MIC94310-4YMT
31T
1.2V
1.2mm x 1.6mm Thin MLF
®
Pb-Free
MIC94310-FYMT
32T
1.5V
1.2mm x 1.6mm Thin MLF
®
Pb-Free
MIC94310-GYMT
31G
1.8V
1.2mm x 1.6mm Thin MLF
®
Pb-Free
MIC94310-DYMT
1
31D
1.85V
1.2mm x 1.6mm Thin MLF
®
Pb-Free
MIC94310-JYMT
1
31J
2.5V
1.2mm x 1.6mm Thin MLF
®
Pb-Free
MIC94310-MYMT
1
31M
2.8V
1.2mm x 1.6mm Thin MLF
®
Pb-Free
MIC94310-NYMT
1
31N
2.85V
1.2mm x 1.6mm Thin MLF
®
Pb-Free
MIC94310-PYMT
31P
3.0V
1.2mm x 1.6mm Thin MLF
®
Pb-Free
MIC94310-SYMT
31S
3.3V
1.2mm x 1.6mm Thin MLF
®
Pb-Free
Notes:
1.
Contact Micrel Marketing for availability.
2.
Thin MLF
® ▲ = Pin 1 identifier.
3.
Thin MLF
® is a GREEN RoHS-compliant package. Lead finish is NiPdAu. Mold compound is Halogen Free.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com