công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VSSA310S bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện VSSA310S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

VSSA310S bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  VSSA310S Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix VSSA310S Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VSSA310S Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VSSA310S Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix VSSA310S Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Document Number: 89405
For technical questions within your region, please contact one of the following:
www.vishay.com
Revision: 19-Apr-11
DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
3
This document is subject to change without notice.
THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
VSSA310S
Vishay General Semiconductor
New Product
Fig. 3 - Typical Instantaneous Forward Characteristics
Fig. 4 - Typical Reverse Characteristics
Fig. 5 - Typical Junction Capacitance
Fig. 6 - Typical Transient Thermal Impedance
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1
10
0
0.1
Instantaneous Forward Voltage (V)
T
A = 125 °C
T
A = 25 °C
T
A = 100 °C
T
A = 150 °C
10
20
40
60
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
80
100
Percent of Rated Peak Reverse Voltage (%)
T
A = 125 °C
T
A = 25 °C
T
A = 100 °C
T
A = 150 °C
30
50
70
90
100
10
10
100
1000
0.1
1
Reverse Voltage (V)
T
J = 25 °C
f = 1.0 MHz
V
sig = 50 mVp-p
100
10
1
100
1000
0.01
1
t - Pulse Duration (s)
10
0.1
Junction to Ambient



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com