| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
DM3725CBC bảng dữ liệu(PDF) 87 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DM3725CBC bảng dữ liệu(HTML) 87 Page - Texas Instruments |
|
87 / 280 page ![]() DM3730, DM3725 www.ti.com SPRS685D – AUGUST 2010 – REVISED JULY 2011 Table 2-4. Multiplexing Characteristics (continued) CBP CBC CUS MODE 0 MODE 1 MODE 2 MODE 3 MODE 4 MODE 5 MODE 6 MODE 7 Bottom Top Bottom Top AF3 NA L3 NA Y2 mmc2_dat6 mmc2_dir_cm cam_shutter mmc3_dat2 gpio_138 safe_mo d de AE3 NA K3 NA AA1 mmc2_dat7 mmc2_clkin mmc3_dat3 gpio_139 mm3_rxdm safe_mo de AF6 NA P3 NA V6 mcbsp3_dx uart2_cts gpio_140 safe_mo de AE6 NA N3 NA V5 mcbsp3_dr uart2_rts gpio_141 safe_mo de AF5 NA U3 NA W4 mcbsp3_clkx uart2_tx gpio_142 safe_mo de AE5 NA W3 NA V4 mcbsp3_fsx uart2_rx gpio_143 safe_mo de AB26 NA Y24 NA NA uart2_cts mcbsp3_dx gpt_9_pwm_evt gpio_144 safe_mo de AB25 NA AA24 NA NA uart2_rts mcbsp3_dr gpt_10_pwm_e gpio_145 safe_mo vt de AA25 NA AD22 NA NA uart2_tx mcbsp3_clkx gpt_11_pwm_e gpio_146 safe_mo vt de AD25 NA AD21 NA NA uart2_rx mcbsp3_fsx gpt_8_pwm_evt gpio_147 safe_mo de AA8 NA L4 NA W7 uart1_tx gpio_148 safe_mo de AA9 NA R2 NA W6 uart1_rts gpio_149 safe_mo de W8 NA W2 NA AC2 uart1_cts gpio_150 safe_mo de Y8 NA H3 NA V7 uart1_rx mcbsp1_clkr mcspi4_clk gpio_151 safe_mo de AE1 NA V3 NA NA mcbsp4_clkx gpio_152 mm3_txse0 safe_mo de AD1 NA U4 NA NA mcbsp4_dr gpio_153 mm3_rxrcv safe_mo de AD2 NA R3 NA NA mcbsp4_dx gpio_154 mm3_txdat safe_mo de AC1 NA T3 NA NA mcbsp4_fsx gpio_155 mm3_txen_ safe_mo n de Y21 NA U19 NA W19 mcbsp1_clkr mcspi4_clk gpio_156 safe_mo de AA21 NA V17 NA AB20 mcbsp1_fsr cam_global_res gpio_157 safe_mo et de V21 NA U17 NA W18 mcbsp1_dx mcspi4_simo mcbsp3_dx gpio_158 safe_mo de U21 NA T20 NA Y18 mcbsp1_dr mcspi4_somi mcbsp3_dr gpio_159 safe_mo de T21 NA T19 NA AA18 mcbsp_clks cam_shutter gpio_160 uart1_cts safe_mo de K26 NA P20 NA AA19 mcbsp1_fsx mcspi4_cs0 mcbsp3_fsx gpio_161 safe_mo de W21 NA T17 NA V18 mcbsp1_clkx mcbsp3_clkx gpio_162 safe_mo de H18 NA F23 NA A23 uart3_cts_rctx gpio_163 safe_mo de H19 NA F24 NA B23 uart3_rts_sd gpio_164 safe_mo de H20 NA H24 NA B24 uart3_rx_irrx gpio_165 safe_mo de H21 NA G24 NA C23 uart3_tx_irtx gpio_166 safe_mo de T28 NA W19 NA R21 hsusb0_clk gpio_120 safe_mo de T25 NA U20 NA R23 hsusb0_stp gpio_121 safe_mo de R28 NA V19 NA P23 hsusb0_dir gpio_122 safe_mo de T26 NA W18 NA R22 hsusb0_nxt gpio_124 safe_mo de Copyright © 2010–2011, Texas Instruments Incorporated TERMINAL DESCRIPTION 87 Submit Documentation Feedback Product Folder Link(s): DM3730 DM3725 |