| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
DM3725CBC bảng dữ liệu(PDF) 35 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DM3725CBC bảng dữ liệu(HTML) 35 Page - Texas Instruments |
|
35 / 280 page ![]() DM3730, DM3725 www.ti.com SPRS685D – AUGUST 2010 – REVISED JULY 2011 Table 2-1. Ball Characteristics (CBP Pkg.)(3) (continued) BALL BALL BALL RESET BUFFER PULLUP BALL TOP RESET IO CELL BOTTOM PIN NAME [2] MODE [3] TYPE [4] RESET REL. MODE POWER [8] HYS [9] STRENGTH /DOWN [1] REL. [12] [1] STATE [5] [7] (mA) [10] TYPE [11] STATE [6] AD25 NA uart2_rx 0 I H H 7 vdds Yes 4 PU/ PD LVCMOS mcbsp3_fsx 1 IO gpt_8_pwm_evt 2 IO gpio_147 4 IO safe_mode 7 AA8 NA uart1_tx 0 O L L 7 vdds Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_148 4 IO safe_mode 7 AA9 NA uart1_rts 0 O L L 7 vdds Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_149 4 IO safe_mode 7 W8 NA uart1_cts 0 I L L 7 vdds Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_150 4 IO safe_mode 7 Y8 NA uart1_rx 0 I L L 7 vdds Yes 4 PU/ PD LVCMOS mcbsp1_clkr 2 IO mcspi4_clk 3 IO gpio_151 4 IO safe_mode 7 AE1 NA mcbsp4_clkx 0 IO L L 7 vdds Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_152 4 IO mm3_txse0 6 IO safe_mode 7 AD1 NA mcbsp4_dr 0 I L L 7 vdds Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_153 4 IO mm3_rxrcv 6 IO safe_mode 7 AD2 NA mcbsp4_dx 0 IO L L 7 vdds Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_154 4 IO mm3_txdat 6 IO safe_mode 7 AC1 NA mcbsp4_fsx 0 IO L L 7 vdds Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_155 4 IO mm3_txen_n 6 IO safe_mode 7 Y21 NA mcbsp1_clkr 0 IO L L 7 vdds Yes 4 PU/ PD LVCMOS mcspi4_clk 1 IO gpio_156 4 IO safe_mode 7 AA21 NA mcbsp1_fsr 0 IO L L 7 vdds Yes 4 PU/ PD LVCMOS cam_global_reset 2 IO gpio_157 4 IO safe_mode 7 V21 NA mcbsp1_dx 0 IO L L 7 vdds Yes 4 PU/ PD LVCMOS mcspi4_simo 1 IO mcbsp3_dx 2 IO gpio_158 4 IO safe_mode 7 U21 NA mcbsp1_dr 0 I L L 7 vdds Yes 4 PU/ PD LVCMOS mcspi4_somi 1 IO mcbsp3_dr 2 I gpio_159 4 IO safe_mode 7 T21 NA mcbsp_clks 0 I L L 7 vdds Yes 4 PU/ PD LVCMOS Copyright © 2010–2011, Texas Instruments Incorporated TERMINAL DESCRIPTION 35 Submit Documentation Feedback Product Folder Link(s): DM3730 DM3725 |