công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HMC546LP2 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Hittite Microwave Corporation

tên linh kiện HMC546LP2
Giải thích chi tiết về linh kiện  GaAs MMIC 10W FAILSAFE SWITCH 0.2 - 2.7 GHz
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HITTITE [Hittite Microwave Corporation]
Trang chủ  http://www.hittite.com
Logo HITTITE - Hittite Microwave Corporation

HMC546LP2 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Hittite Microwave Corporation

  HMC546LP2 Datasheet HTML 1Page - Hittite Microwave Corporation HMC546LP2 Datasheet HTML 2Page - Hittite Microwave Corporation HMC546LP2 Datasheet HTML 3Page - Hittite Microwave Corporation HMC546LP2 Datasheet HTML 4Page - Hittite Microwave Corporation HMC546LP2 Datasheet HTML 5Page - Hittite Microwave Corporation HMC546LP2 Datasheet HTML 6Page - Hittite Microwave Corporation HMC546LP2 Datasheet HTML 7Page - Hittite Microwave Corporation HMC546LP2 Datasheet HTML 8Page - Hittite Microwave Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
11
For price, delivery, and to place orders, please contact Hittite Microwave Corporation:
20 Alpha Road, Chelmsford, MA 01824 Phone: 978-250-3343 Fax: 978-250-3373
Order On-line at www.hittite.com
11 - 163
Input IP3 vs. Voltage with 2350 MHz Tuning
Return Loss with 2350 MHz Tuning
Insertion Loss vs.
Temperature, Tx with 2350 MHz Tuning
Isolation with 2350 MHz Tuning
Insertion Loss vs.
Temperature, Rx with 2350 MHz Tuning
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
Rx, +25C
Rx, +85C
Rx, -40C
FREQUENCY (GHz)
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
Tx, Input
Tx, Output
Rx, Input
Rx, Output
FREQUENCY (GHz)
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
34
56
78
RFC to Tx
RFC to Rx
VOLTAGE (V)
-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
RFC to Tx
RFC to Rx
FREQUENCY (GHz)
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
Tx, +25C
Tx, +85C
Tx, -40C
FREQUENCY (GHz)
HMC546LP2 / 546LP2E
v03.0809
GaAs MMIC 10W FAILSAFE SWITCH
0.2 - 2.7 GHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com