| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F407ZE bảng dữ liệu(PDF) 43 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F407ZE bảng dữ liệu(HTML) 43 Page - STMicroelectronics |
|
43 / 154 page ![]() STM32F405xx, STM32F407xx Pinouts and pin description Doc ID 022152 Rev 1 43/154 Table 5. STM32F40x pin and ball definitions Pins Pin name Function(1) after reset Alternate functions(2) - 1 1A21 PE2 FT PE2 TRACECLK/ FSMC_A23 / ETH_MII_TXD3 - 2 2A12 PE3 FT PE3 TRACED0/FSMC_A19 - 3 3B13 PE4 FT PE4 TRACED1/FSMC_A20 / DCMI_D4 - 4 4B24 PE5 FT PE5 TRACED2 / FSMC_A21 / TIM9_CH1 / DCMI_D6 - 5 5B35 PE6 FT PE6 TRACED3 / FSMC_A22 / TIM9_CH2 / DCMI_D7 1 6 6C16 VBAT VBAT -- - D2 7 PI8(3) FT PI8(4) RTC_AF2 2 7 7D18 PC13(3) FT PC13(4) RTC_AF1 3 8 8E19 PC14(3)-OSC32_IN(5) FT PC14(4) OSC32_IN 49 9 F1 10 PC15(3)-OSC32_OUT(5) FT PC15(4) OSC32_OUT -- - D3 11 PI9 FT PI9 CAN1_RX -- - E3 12 PI10 FT PI10 ETH_MII_RX_ER -- - E4 13 PI11 FT PI11 OTG_HS_ULPI_DIR -- - F2 14 VSS VSS -- - F3 15 VDD VDD - - 10 E2 16 PF0 FT PF0 FSMC_A0 / I2C2_SDA - - 11 H3 17 PF1 FT PF1 FSMC_A1 / I2C2_SCL - - 12 H2 18 PF2 FT PF2 FSMC_A2 / I2C2_SMBA - - 13 J2 19 PF3(5) FT PF3 FSMC_A3/ADC3_IN9 - - 14 J3 20 PF4(5) FT PF4 FSMC_A4/ADC3_IN14 - - 15 K3 21 PF5(5) FT PF5 FSMC_A5/ADC3_IN15 -10 16 G2 22 VSS VSS -11 17 G3 23 VDD VDD - - 18 K2 24 PF6(5) FT PF6 TIM10_CH1 / FSMC_NIORD/ADC3_IN4 - - 19 K1 25 PF7(5) FT PF7 TIM11_CH1/FSMC_NREG/ADC3_IN5 - - 20 L3 26 PF8(5) FT PF8 TIM13_CH1 / FSMC_NIOWR/ADC3_IN6 - - 21 L2 27 PF9(5) FT PF9 TIM14_CH1 / FSMC_CD/ADC3_IN7 - - 22 L1 28 PF10(5) FT PF10 FSMC_INTR 512 23 G1 29 PH0(5)-OSC_IN FT PH0 OSC_IN 613 24 H1 30 PH1(5)-OSC_OUT FT PH1 OSC_OUT 7 14 25 J1 31 NRST NRST 815 26 M2 32 PC0(5) FT PC0 OTG_HS_ULPI_STP/ADC123_IN10 916 27 M3 33 PC1(5) FT PC1 ETH_MDC/ADC123_IN11 10 17 28 M4 34 PC2(5) FT PC2 SPI2_MISO / OTG_HS_ULPI_DIR / TH_MII_TXD2 /I2S2ext_SD/ADC123_IN12 11 18 29 M5 35 PC3(5) FT PC3 SPI2_MOSI / I2S2_SD / OTG_HS_ULPI_NXT / ETH_MII_TX_CLK/ADC123_IN13 |