công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LPC65 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện LPC65
Giải thích chi tiết về linh kiện  32-bit ARM Cortex-M3 microcontroller; up to 512 kB flash and 64 kB SRAM with Ethernet, USB 2.0 Host/Device/OTG, CAN
PDF  65 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

LPC65 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors

  LPC65 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors LPC65 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors LPC65 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors LPC65 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors LPC65 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors LPC65 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors LPC65 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors LPC65 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors LPC65 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 65 page
background image
LPC1768_67_66_65_64_3
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 03 — 19 November 2009
4 of 65
NXP Semiconductors
LPC1768/67/66/65/64
32-bit ARM Cortex-M3 microcontroller
4.
Ordering information
4.1 Ordering options
Table 1.
Ordering information
Type number
Package
Name
Description
Version
LPC1768FBD100
LQFP100
plastic low profile quad flat package; 100 leads; body 14
× 14 × 1.4 mm
SOT407-1
LPC1767FBD100
LQFP100
plastic low profile quad flat package; 100 leads; body 14
× 14 × 1.4 mm
SOT407-1
LPC1766FBD100
LQFP100
plastic low profile quad flat package; 100 leads; body 14
× 14 × 1.4 mm
SOT407-1
LPC1765FBD100
LQFP100
plastic low profile quad flat package; 100 leads; body 14
× 14 × 1.4 mm
SOT407-1
LPC1764FBD100
LQFP100
plastic low profile quad flat package; 100 leads; body 14
× 14 × 1.4 mm
SOT407-1
Table 2.
Ordering options
Type number
Flash
Total
SRAM
Ethernet
USB
CAN
I2S
DAC
Package
LPC1768FBD100
512 kB
64 kB
yes
Device/Host/OTG
2
yes
yes
100 pins
LPC1767FBD100
512 kB
64 kB
yes
no
no
yes
yes
100 pins
LPC1766FBD100
256 kB
64 kB
yes
Device/Host/OTG
2
yes
yes
100 pins
LPC1765FBD100
256 kB
64 kB
no
Device/Host/OTG
2
yes
yes
100 pins
LPC1764FBD100
128 kB
32 kB
yes
Device only
2
no
no
100 pins



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com