công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVC2G125GS bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74LVC2G125GS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual bus buffer/line driver; 3-state
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74LVC2G125GS bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74LVC2G125GS Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74LVC2G125GS Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors 74LVC2G125GS Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors 74LVC2G125GS Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors 74LVC2G125GS Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors 74LVC2G125GS Datasheet HTML 18Page - NXP Semiconductors 74LVC2G125GS Datasheet HTML 19Page - NXP Semiconductors 74LVC2G125GS Datasheet HTML 20Page - NXP Semiconductors 74LVC2G125GS Datasheet HTML 21Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 22 page
background image
74LVC2G125
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2010. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 11 — 9 September 2010
17 of 22
NXP Semiconductors
74LVC2G125
Dual bus buffer/line driver; 3-state
Fig 16. Package outline SOT1116 (XSON8)
References
Outline
version
European
projection
Issue date
IEC
JEDEC
JEITA
SOT1116
sot1116_po
10-04-02
10-04-07
Unit
mm
max
nom
min
0.35
0.04
1.25
1.20
1.15
1.05
1.00
0.95
0.55
0.3
0.40
0.35
0.32
A(1)
Dimensions
Note
1. Including plating thickness.
2. Visible depending upon used manufacturing technology.
XSON8: extremely thin small outline package; no leads;
8 terminals; body 1.2 x 1.0 x 0.35 mm
SOT1116
A1
b
0.20
0.15
0.12
DE
e
e1
L
0.35
0.30
0.27
L1
0
0.5
1 mm
scale
terminal 1
index area
E
D
(4
×)(2)
(8
×)(2)
A1
A
e1
e1
e1
e
L
L1
b
4
3
2
1
5
6
7
8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com