công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PTS645SLSMTRLFS bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - C&K Components

tên linh kiện PTS645SLSMTRLFS
Giải thích chi tiết về linh kiện  6 mm Tact Switches
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CK-COMPONENTS [C&K Components]
Trang chủ  http://www.ck-components.com
Logo CK-COMPONENTS - C&K Components

PTS645SLSMTRLFS bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - C&K Components

  PTS645SLSMTRLFS Datasheet HTML 1Page - C&K Components PTS645SLSMTRLFS Datasheet HTML 2Page - C&K Components PTS645SLSMTRLFS Datasheet HTML 3Page - C&K Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
B–69
Dimensions are shown: Inch (mm)
Specifications and dimensions subject to change
www.ck-components.com
B
ACTUATION FORCE
OPTION
CODE
FORCE
L
130 grams
M
160 grams
H
200 grams
K
260 grams
OPTION
HEIGHT “H” or
SCHEMATIC
CODE
LENGTH “L”
TERMINATION
Without EMC pin
With EMC pin
43
4,3 (.169)
Thru-hole and SMT
50
5,0 (.197)
Thru-hole and SMT
70
7,0 (.275)
Thru-hole
95
9,5 (.374)
Thru-hole
31
3,15 (.124)
Vertical
39
3,85 (.151)
Vertical
58
5,85 (.230)
Vertical
83
8,35 (.329)
Vertical
15
15,85 (.624)
Vertical
ACTUATOR HEIGHT
13
1
3
4
2
1
34
2
PTS645 Series
6 mm Tact Switches
43
50
70
95
31
39
58
ø3,5
(.138)
“H”
ø3,5
(.138)
ø3,3
(.130)
“H”
ø3,5
(.138)
ø3,0
(.118)
“H”
“L”
ø3,3
(.130)
ø3,5
(.138)
“L”
ø3,3
(.130)
ø3,5
(.138)
ø3,0
(.118)
ø3,5
(.138)
“L”
ø3,0
(.118)
ø3,5
(.138)
“L”
ø3,5
(.138)
“H”
“L”
15
83



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com