công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PTS645SLSMTRLFS bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - C&K Components

tên linh kiện PTS645SLSMTRLFS
Giải thích chi tiết về linh kiện  6 mm Tact Switches
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CK-COMPONENTS [C&K Components]
Trang chủ  http://www.ck-components.com
Logo CK-COMPONENTS - C&K Components

PTS645SLSMTRLFS bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - C&K Components

  PTS645SLSMTRLFS Datasheet HTML 1Page - C&K Components PTS645SLSMTRLFS Datasheet HTML 2Page - C&K Components PTS645SLSMTRLFS Datasheet HTML 3Page - C&K Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
B–68
Dimensions are shown: Inch (mm)
Specifications and dimensions subject to change
www.ck-components.com
B
4,5
(.177)
7,0
(.276)
2,5
(.098)
ø1,0 TYP.
(.039)
1,8
(.071)
0,7 TYP.
(.028)
4,5
(.177)
7,9
(.311)
3,5
(.138)
6,5
(.256)
ø1,0 TYP.
(.039)
4,5
(.177)
6,5
(.256)
PCB LAYOUT
2,5
(.098)
1,0
(.039)
0,3
(.012)
4,0
(.158)
7,5
(.295)
4,5
(.177)
7,0
(.276)
8,5
(.335)
0,7 TYP.
(.028)
SERIES
PTS645
S STRAIGHT
0,7
(.028)
4,1
(.161)
0,3
(.012)
1,8
(.071)
0,7 TYP.
(.028)
4,5
(.177)
7,9
(.311)
3,5
(.138)
6,5
(.256)
4,5
(.177)
4,1
(.161)
ø1,0 DIA.
(.039) TYP.
PCB LAYOUT
T STRAIGHT WITH EMC PIN
V VERTICAL
ø3,5
(.138)
1,8
(.071)
0,7 TYP.
(.028)
4,5
(.177)
7,9
(.311)
3,5
(.138)
"H"
3,6
(.142)
6,0 SQ.
(.236)
6,5
(.256)
DIMPLES
0,4 MAX.
(.015)
"H"
2,5
(.098)
1,0
(.039)
0,3
(.012)
2,55
(.100)
7,1
(.280)
4,0
(.158)
7,5
(.295)
4,5
(.177)
7,0
(.276)
8,5
(.335)
7,5
(.295)
0,7 TYP.
(.028)
6,5
(.256)
ø3,5
(.138)
DIMPLES
0,4 MAX.
(.015)
PTS645 Series
6 mm Tact Switches
TERMINATION
PCB LAYOUT
9,5
(0,374)
6,4
(0,252)
6,0 SQ.
(0,236)
9,0
(0,354)
ø3,5
(ø0,138)
SMT
PTS645S Model
PTS645V Model



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com