công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM358PR bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Rohm

tên linh kiện LM358PR
Giải thích chi tiết về linh kiện  SIGNATURE SERIES Operational Amplifiers
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

LM358PR bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Rohm

Back Button LM358PR Datasheet HTML 2Page - Rohm LM358PR Datasheet HTML 3Page - Rohm LM358PR Datasheet HTML 4Page - Rohm LM358PR Datasheet HTML 5Page - Rohm LM358PR Datasheet HTML 6Page - Rohm LM358PR Datasheet HTML 7Page - Rohm LM358PR Datasheet HTML 8Page - Rohm LM358PR Datasheet HTML 9Page - Rohm LM358PR Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 18 page
background image
Technical Note
6/17
LM358DT/PT/ST/WDT/WPT,LM2904DT/PT/ST/WDT/WPT
LM324DT/PT/WDT,LM2902DT/PT/WDT
www.rohm.com
2011.06 - Rev.B
© 2011 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
●
Reference Data LM324 family
(*)The data above is ability value of sample, it is not guaranteed.
0
200
400
600
800
1000
0
25
50
75
100
AMBIENT TEMPERATURE : Ta [℃]
25℃
25℃
Supply Current – Supply Voltage
0℃
Supply Current – Ambient Temperature
3V
32V
5V
Derating Curve
Maximum Output Voltage – Supply Voltage
(RL=10[kΩ])
0℃
Maximum Output Voltage – Ambient Temperature
(VCC=5[V],RL=2[kΩ])
Output Source Current – Output Voltage
(VCC=5[V])
0℃
25℃
70℃
Output Source Current – Ambient Temperature
(VOUT=0[V])
15V
3V
5V
Output Sink Current – Output Voltage
(VCC=5[V])
0℃
25℃
70℃
Output Sink Current – Ambient Temperature
(VOUT=VCC)
3V
5V
15V
Low Level Sink Current - Supply Voltage
(VOUT=0.2[V])
0℃
25℃
Low Level Sink Current - Ambient Temperature
(VOUT=0.2[V])
32V
5V
3V
Input Offset Voltage - Supply Voltage
(Vicm=0[V], VOUT=1.4[V])
0℃
25℃
LM324 family
70℃
70℃
70℃
70℃
BA2904 family
BA2904 family
LM324 family
LM324 family
LM324 family
LM324 family
LM324 family
LM324 family
LM324 family
LM324 family
LM324 family
Fig. 25
Fig. 26
Fig. 27
Fig. 28
Fig. 29
Fig. 30
Fig. 31
Fig. 32
Fig. 33
Fig. 34
Fig. 35
Fig. 36
LM324 family
LM324 family
LM324ST
LM324DT
LM324WDT
70
[℃]



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com