công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM358PR bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Rohm

tên linh kiện LM358PR
Giải thích chi tiết về linh kiện  SIGNATURE SERIES Operational Amplifiers
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

LM358PR bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Rohm

  LM358PR Datasheet HTML 1Page - Rohm LM358PR Datasheet HTML 2Page - Rohm LM358PR Datasheet HTML 3Page - Rohm LM358PR Datasheet HTML 4Page - Rohm LM358PR Datasheet HTML 5Page - Rohm LM358PR Datasheet HTML 6Page - Rohm LM358PR Datasheet HTML 7Page - Rohm LM358PR Datasheet HTML 8Page - Rohm LM358PR Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 18 page
background image
Technical Note
5/17
LM358DT/PT/ST/WDT/WPT,LM2904DT/PT/ST/WDT/WPT
LM324DT/PT/WDT,LM2902DT/PT/WDT
www.rohm.com
2011.06 - Rev.B
© 2011 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
●
Reference Data LM358 family
(*)The data above is ability value of sample, it is not guaranteed.
Input Bias Current – Ambient Temperature
(VCC=30[V],Vicm=28[V],VOUT=1.4[V])
Input Offset Voltage – Common Mode Input Voltage
(VCC=5[V])
Input Bias Current – Supply Voltage
(Vicm=0[V], VOUT=1.4[V])
Input Offset Voltage – Ambient Temperature
(Vicm=0[V], VOUT=1.4[V])
3V
32V
5V
0℃
25℃
Input Bias Current – Ambient Temperature
(Vicm=0[V],VOUT=1.4[V])
3V
5V
Input Offset Current – Supply Voltage
(Vicm=0[V],VOUT=1.4[V])
0℃
25℃
Input Offset Current
– Ambient Temperature
(Vicm=0[V],VOUT=1.4[V])
3V
32V
5V
0℃
25℃
0℃
70℃
25℃
Large Signal Voltage Gain
– Ambient Temperature
(RL=2[kΩ])
15V
5V
0℃
25℃
Common Mode Rejection Ratio
– Supply Voltage
Common Mode Rejection Ratio
– Ambient Temperature
5V
3V
32V
Power Supply Rejection Ratio
– Ambient Temperature
Large Signal Voltage Gain
– Supply Voltage
(RL=2[kΩ])
70℃
70℃
70℃
32V
70℃
LM358 family
LM358 family
LM358 family
LM358 family
LM358 family
LM358 family
LM358 family
LM358 family
LM358 family
LM358 family
LM358 family
LM358 family
Fig. 13
Fig. 14
Fig. 15
Fig. 16
Fig. 17
Fig. 18
Fig. 19
Fig. 20
Fig. 21
Fig. 22
Fig. 23
Fig. 24
36V
[V]



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com