công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAX9918ASA/V+ bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Maxim Integrated Products

tên linh kiện MAX9918ASA/V+
Giải thích chi tiết về linh kiện  -20V to 75V Input Range, Precision Uni-/Bidirectional, Current-Sense Amplifiers
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MAXIM [Maxim Integrated Products]
Trang chủ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo MAXIM - Maxim Integrated Products

MAX9918ASA/V+ bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Maxim Integrated Products

  MAX9918ASA/V+ Datasheet HTML 1Page - Maxim Integrated Products MAX9918ASA/V+ Datasheet HTML 2Page - Maxim Integrated Products MAX9918ASA/V+ Datasheet HTML 3Page - Maxim Integrated Products MAX9918ASA/V+ Datasheet HTML 4Page - Maxim Integrated Products MAX9918ASA/V+ Datasheet HTML 5Page - Maxim Integrated Products MAX9918ASA/V+ Datasheet HTML 6Page - Maxim Integrated Products MAX9918ASA/V+ Datasheet HTML 7Page - Maxim Integrated Products MAX9918ASA/V+ Datasheet HTML 8Page - Maxim Integrated Products MAX9918ASA/V+ Datasheet HTML 9Page - Maxim Integrated Products Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 18 page
background image
-20V to +75V Input Range, Precision
Uni-/Bidirectional, Current-Sense Amplifiers
_______________________________________________________________________________________
5
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)
(VCC = 5V, VRS+ = VRS- = +14V, VSENSE = (VRS+ - VRS-) = 0V, VSHDN = VGND = 0V, VREFIN = VCC/2, RL = 100k
Ω; for MAX9918, AV =
90V/V, R2/R1 = 89k
Ω/1kΩ; for MAX9920, AV = 20V/V, R2/R1 = 79kΩ/1kΩ; TA = -40°C to +125°C, unless otherwise noted. Typical val-
ues are at TA = +25°C.) (Note 1)
PARAMETERS
SYMBOL
CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNITS
MAX9918, MAX9919_
0V
≤ VREFIN ≤ (VCC
- 1.9V)
82
103
REFIN Common-Mode Rejection
Ratio
REFINCMRR
MAX9920
0V
≤ VREFIN ≤ (VCC
- 2.4V)
75
90
dB
MAX9918, MAX9919_, VRS+ = VRS- = ±50mV
±100
REFIN Current
IREFIN
MAX9920, VRS+ = VRS- = ±200mV
±100
μA
SHDN Logic-High
VIH
2.0
V
SHDN Logic-Low
VIL
0.8
V
SHDN Logic Input Current
0
≤ VSHDN ≤ VCC
5μA
Supply Voltage Range
VCC
Inferred from PSRR test
4.5
5.5
V
MAX9918, MAX9919_
4.5V
≤ VCC ≤ 5.5V
74
103
Power-Supply Rejection Ratio
(Note 3)
PSRR
MAX9920
4.5V
≤ VCC ≤ 5.5V
68
100
dB
TA = +25°C
0.7
1.2
VRS+ = VRS- = +14V
TA = -40°C to +125°C
1.5
TA = +25°C
1.0
1.6
Supply Current
ICC
VRS+ = VRS- = -2V
TA = -40°C to +125°C
2.2
mA
Shutdown Supply Current
ICC_SHDN
VSHDN = VCC = 5V
0.5
10
μA
MAX9918, VSENSE = 50mV
75
MAX9919F, VSENSE = 50mV
250
MAX9919N, VSENSE = 50mV
120
Small Signal -3dB Bandwidth
BW
MAX9920, VSENSE = 200mV
230
kHz
MAX9918
0.6
MAX9919F
0.9
MAX9919N
3.0
Slew Rate
SR
MAX9920
1.5
V/μs
VSENSE = 5mV to 50mV step
12
MAX9918
VSENSE = 50mV to 5mV step
7
VSENSE = 5mV to 50mV step
3.5
MAX9919F
VSENSE = 50mV to 5mV step
2.5
VSENSE = 5mV to 50mV step
3.5
MAX9919N
VSENSE = 50mV to 5mV step
3
VSENSE = 20mV to 200mV step
5
1% Settling Time from VSENSE
Step
MAX9920
VSENSE = 200mV to 20mV step
3
μs



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com