công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAX9918ASA/V+ bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Maxim Integrated Products

tên linh kiện MAX9918ASA/V+
Giải thích chi tiết về linh kiện  -20V to 75V Input Range, Precision Uni-/Bidirectional, Current-Sense Amplifiers
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MAXIM [Maxim Integrated Products]
Trang chủ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo MAXIM - Maxim Integrated Products

MAX9918ASA/V+ bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Maxim Integrated Products

Back Button MAX9918ASA/V+ Datasheet HTML 7Page - Maxim Integrated Products MAX9918ASA/V+ Datasheet HTML 8Page - Maxim Integrated Products MAX9918ASA/V+ Datasheet HTML 9Page - Maxim Integrated Products MAX9918ASA/V+ Datasheet HTML 10Page - Maxim Integrated Products MAX9918ASA/V+ Datasheet HTML 11Page - Maxim Integrated Products MAX9918ASA/V+ Datasheet HTML 12Page - Maxim Integrated Products MAX9918ASA/V+ Datasheet HTML 13Page - Maxim Integrated Products MAX9918ASA/V+ Datasheet HTML 14Page - Maxim Integrated Products MAX9918ASA/V+ Datasheet HTML 15Page - Maxim Integrated Products Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 18 page
background image
-20V to +75V Input Range, Precision
Uni-/Bidirectional, Current-Sense Amplifiers
______________________________________________________________________________________
11
Typical Operating Characteristics (continued)
(VCC = 5V, TA = +25°C, unless otherwise noted.)
SMALL-SIGNAL TRANSIENT
(GAIN = 45V/V)
MAX9918 toc31
50mV/div
10Fs/div
5mV/div
MAX9918, VCM = 14V
VSENSE = 10mV TO 15mV
SMALL-SIGNAL TRANSIENT
(GAIN = 90V/V)
MAX9918 toc32
100mV/div
10Fs/div
5mV/div
MAX9918, VCM = 14V
VSENSE = 10mV TO 15mV
LARGE-SIGNAL TRANSIENT
(GAIN = 45V/V)
MAX9918 toc33
500mV/div
10Fs/div
50mV/div
MAX9918, VCM = 14V
VSENSE = 0V TO 50mV
LARGE-SIGNAL TRANSIENT
(GAIN = 90V/V)
MAX9918 toc34
1V/div
10Fs/div
50mV/div
MAX9918, VCM = 14V
VSENSE = 0 TO 50mV
OUTPUT RESPONSE TO
COMMON-MODE TRANSIENT
MAX9918 toc36
VOUT
100mV/div
VCM
50V/div
0
4µs/div
OUTPUT AC-COUPLED
FULL SCALE
AT THE INPUT
COMMON-MODE STEP RESPONSE
MAX9918 toc35
1V/div
10Fs/div
10V/div
MAX9918, VCM = 14V
SSENSE = PS (50mV)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com