công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCA9621 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PCA9621
Giải thích chi tiết về linh kiện  65 mA 8-bit 2-wire bus output port
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PCA9621 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - NXP Semiconductors

Back Button PCA9621 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors PCA9621 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors PCA9621 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors PCA9621 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors PCA9621 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors PCA9621 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors PCA9621 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors PCA9621 Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors PCA9621 Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 18 page
background image
PCA9621
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2011. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 1 — 9 March 2011
11 of 18
NXP Semiconductors
PCA9621
65 mA 8-bit 2-wire bus output port
12. Package outline
Fig 14. Package outline SOT109-1 (SO16)
X
w M
θ
A
A1
A2
b p
D
HE
L p
Q
detail X
E
Z
e
c
L
v M A
(A )
3
A
8
9
1
16
y
pin 1 index
UNIT
A
max.
A1
A2
A3
bp
cD(1)
E(1)
(1)
eHE
LLp
QZ
y
w
v
θ
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
inches
1.75
0.25
0.10
1.45
1.25
0.25
0.49
0.36
0.25
0.19
10.0
9.8
4.0
3.8
1.27
6.2
5.8
0.7
0.6
0.7
0.3
8
0
o
o
0.25
0.1
DIMENSIONS (inch dimensions are derived from the original mm dimensions)
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.15 mm (0.006 inch) maximum per side are not included.
1.0
0.4
SOT109-1
99-12-27
03-02-19
076E07
MS-012
0.069
0.010
0.004
0.057
0.049
0.01
0.019
0.014
0.0100
0.0075
0.39
0.38
0.16
0.15
0.05
1.05
0.041
0.244
0.228
0.028
0.020
0.028
0.012
0.01
0.25
0.01
0.004
0.039
0.016
0
2.5
5 mm
scale
SO16: plastic small outline package; 16 leads; body width 3.9 mm
SOT109-1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com