công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PLA03151MP6D2 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Thinking Electronic Industrial Co.,Ltd

tên linh kiện PLA03151MP6D2
Giải thích chi tiết về linh kiện  For Switching Application
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  THINKING [Thinking Electronic Industrial Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.thinking.com.tw
Logo THINKING - Thinking Electronic Industrial Co.,Ltd

PLA03151MP6D2 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Thinking Electronic Industrial Co.,Ltd

  PLA03151MP6D2 Datasheet HTML 1Page - Thinking Electronic Industrial Co.,Ltd PLA03151MP6D2 Datasheet HTML 2Page - Thinking Electronic Industrial Co.,Ltd PLA03151MP6D2 Datasheet HTML 3Page - Thinking Electronic Industrial Co.,Ltd PLA03151MP6D2 Datasheet HTML 4Page - Thinking Electronic Industrial Co.,Ltd PLA03151MP6D2 Datasheet HTML 5Page - Thinking Electronic Industrial Co.,Ltd PLA03151MP6D2 Datasheet HTML 6Page - Thinking Electronic Industrial Co.,Ltd PLA03151MP6D2 Datasheet HTML 7Page - Thinking Electronic Industrial Co.,Ltd PLA03151MP6D2 Datasheet HTML 8Page - Thinking Electronic Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
CPTC Thermistor:PL Series
For Switching Application
THINKING ELECTRONIC INDUSTRIAL Co., LTD.
8
www.thinking.com.tw
2006.07
Quantity
Bulk Packing
Reel Packing
1500 pcs / Reel
Ammo packing
1000pcs / Ammo box
Storage condition of products
Storage Conditions :
1. Storage Temperature : -10 ~+
℃
40℃
2. Relative humidity :
75%RH
≦
3. Thermistor must be kept away from sunlight and stored in a non-corrosive atmosphere.
Period of Storage : 1 year
Disc Size/mm
Quantity (Bag/pcs)
Φ≦10
200
10<Φ<20
100
Φ≧20
50
Disc Size
Φ<16
Φ≧16
A
46
55
(Unit: mm)
(Unit: mm)
348±5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com