| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TLE5012 bảng dữ liệu(PDF) 52 Page - Infineon Technologies AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TLE5012 bảng dữ liệu(HTML) 52 Page - Infineon Technologies AG |
|
52 / 64 page ![]() TLE5012 Specifications Final Data Sheet 52 V 1.0, 2010-11 Output duty cycle range DYPWM 6.25 - 93.75 % Absolute angle2) - 2 - % Electrical error (S_RST; S_VR)2) - 98 - % System error (S_FUSE; S_OV; S_XYOL; S_MAGOL; S_ADCT)2) 0 - 1 % Short to GND2) 99 - 100 % Short to VDD, Power-Loss 2) PWM period variation tPWMvar -5 - 5 % 2)3) 1) fPWM = (fDIG * 2 IFAB_RES) / (24 * 4096) 2) Not subject to production test - verified by design/characterization 3) Depends on internal oscillator frequency variation (Section 3.4.6) Table 22 PWM Interface Parameter Symbol Values Unit Note / Test Condition Min. Typ. Max. |