công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLE4998P4 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện TLE4998P4
Giải thích chi tiết về linh kiện  Programmable Linear Hall Sensor
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

TLE4998P4 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Infineon Technologies AG

Back Button TLE4998P4 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG TLE4998P4 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG TLE4998P4 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG TLE4998P4 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG TLE4998P4 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG TLE4998P4 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG TLE4998P4 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG TLE4998P4 Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG TLE4998P4 Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 34 page
background image
TLE4998P
Overview
Data Sheet
7
V 1.0, 2008-07
Figure 2
TLE4998P4 Pin Configuration and Hall Cell Location
Table 2
TLE4998P4 Pin Definitions and Functions
Pin No.
Symbol
Function
1
TST
Test pin (connection to GND is recommended)
2
VDD
Supply voltage / programming interface
3
GND
Ground
4
OUT
Output / programming interface
AEP03654
PG-SSO-4-1: 0.3
d : Distance chip to branded side of IC
mm
±0.08
Hall-Probe
Branded Side
d
2
3
4
1
Center of
sensitive area
2.67
B
B
A
0.2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com