| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PIC16F1847 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC16F1847 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Microchip Technology |
|
7 / 408 page ![]() TABLE 1: 18/20/28-PIN SUMMARY (PIC16(L)F1847) RA0 17 19 23 Y AN0 — CPS0 C12IN0- — — — — SDO2 — — N — RA1 18 20 24 Y AN1 — CPS1 C12IN1- — — — — SS2 — — N — RA2 1 1 26 Y AN2 VREF- DACOUT CPS2 C12IN2- C12IN+ — — — — — — — N — RA3 2 2 27 Y AN3 VREF+ CPS3 C12IN3- C1IN+ C1OUT SRQ — CCP3 — — — — N — RA4 3 3 28 Y AN4 — CPS4 C2OUT SRNQ T0CKI CCP4 — — — — N — RA5 4 4 1 N — — — — — — — — SS1(1) — — Y(2) MCLR VPP RA6 15 17 20 N — — — — — — P1D(1) P2B(1) — SDO1(1) — — N OSC2, CLKOUT CLKR RA7 16 18 21 N — — — — — — P1C(1) CCP2(1) P2A(1) — — — — N OSC1, CLKIN RB0 6 7 7 N — — — — SRI T1G CCP1(1) P1A(1) FLT0 — — INT IOC — Y — RB1 7 8 8 Y AN11 — CPS11 — — — — RX(1,3) DT(1,3) SDA1 SDI1 IOC — Y — RB2 8 9 9 Y AN10 — CPS10 — — — — RX(1) DT(1) TX(1,3) CK(1,3) SDA2, SDI2 SDO1(1,3) IOC MDMIN Y — RB3 9 10 10 Y AN9 — CPS9 — — — CCP1(1,3) P1A(1,3) — — IOC MDOUT Y — RB4 10 11 12 Y AN8 — CPS8 — — — — — SCL1,SCK1 IOC MDCIN2 Y — RB5 11 12 13 Y AN7 — CPS7 — — — P1B TX(1) CK(1) SCL2, SCK2 SS1(1,3) IOC — Y — RB6 12 13 15 Y AN5 — CPS5 — — T1CKI T1OSCI P1C(1,3) CCP2(1,3) P2A(1,3) — — IOC — Y ICSPCLK/ICDCLK RB7 13 14 16 Y AN6 — CPS6 — — T1OSCO P1D(1,3) P2B(1,3) — — IOC MDCIN1 Y ICSPDAT/ICDDAT VDD 14 15,16 17,19 — — — — — — — — — — — — — VDD Vss 5 5,6 3,5 — — — — — — — — — — — —— VSS Note 1: Pin functions can be moved using the APFCON register(s). 2: Weak pull-up always enabled when MCLR is enabled, otherwise the pull-up is under user control. 3: Default function location. |