công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BFP720ESD bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện BFP720ESD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Robust High Performance Low Noise Bipolar RF Transistor
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BFP720ESD bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Infineon Technologies AG

Back Button BFP720ESD Datasheet HTML 14Page - Infineon Technologies AG BFP720ESD Datasheet HTML 15Page - Infineon Technologies AG BFP720ESD Datasheet HTML 16Page - Infineon Technologies AG BFP720ESD Datasheet HTML 17Page - Infineon Technologies AG BFP720ESD Datasheet HTML 18Page - Infineon Technologies AG BFP720ESD Datasheet HTML 19Page - Infineon Technologies AG BFP720ESD Datasheet HTML 20Page - Infineon Technologies AG BFP720ESD Datasheet HTML 21Page - Infineon Technologies AG BFP720ESD Datasheet HTML 22Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 29 page
background image
BFP720ESD
Electrical Characteristics
Data Sheet
18
Revision 1.0, 2010-06-29
5.4
Characteristic DC Diagrams
Figure 3
Collector Current vs. Collector Emitter Voltage
I
C = f (VCE), IB = Parameter
Figure 4
DC Current Gain
h
FE = f (IC), VCE = 3 V
0
5
10
15
20
25
30
35
0.00.5
1.01.5
2.0
2.5
3.03.5
4.04.5
VCE [V]
IB=5µA
IB=25µA
IB=45µA
IB=65µA
IB=85µA
IB=105µA
IB=125µA
IB=145µA
IB=165µA
100
1000
0.1
1
10
100
IC [mA]



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com