công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BD910 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

tên linh kiện BD910
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon PNP Power Transistors
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JMNIC [Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.]
Trang chủ  http://www.jmnic.com
Logo JMNIC - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

BD910 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

  BD910 Datasheet HTML 1Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BD910 Datasheet HTML 2Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BD910 Datasheet HTML 3Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BD910 Datasheet HTML 4Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BD910 Datasheet HTML 5Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Inchange Semiconductor
Product Specification
2
Silicon PNP Power Transistors
BD910 BD912
CHARACTERISTICS
Tj=25℃ unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX
UNIT
BD910
-80
VCEO(SUS)
Collector-emitter
sustaining voltage
BD912
IC=-0.1A; IB=0
-100
V
VCEsat-1
Collector-emitter saturation voltage
IC=-5 A;IB=-0.5 A
-1.0
V
VCEsat-2
Collector-emitter saturation voltage
IC=-10A;IB=-2.5 A
-3.0
V
VBEsat
Base-emitter saturation voltage
IC=-10A;IB=-2.5 A
-2.5
V
VBE
Base-emitter voltage
IC=-5A ; VCE=-4V
-1.5
V
BD910
VCB=-80V; IE=0
TC=25℃
-0.5
-5.0
ICBO
Collector cut-off current
BD912
VCB=-100V; IE=0
TC=25℃
-0.5
-5.0
mA
BD910
VCE=-40V; IB=0
ICEO
Collector cut-off current
BD912
VCE=-50V; IB=0
-1.0
mA
IEBO
Emitter cut-off current
VEB=-5V; IC=0
-1.0
mA
hFE-1
DC current gain
IC=-0.5A ; VCE=-4V
40
250
hFE-2
DC current gain
IC=-5A ; VCE=-4V
15
150
hFE-3
DC current gain
IC=-10A ; VCE=-4V
5
fT
Transition frequency
IC=-0.5A ; VCE=-4V
3
MHz



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com