công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BD910 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

tên linh kiện BD910
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon PNP Power Transistors
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JMNIC [Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.]
Trang chủ  http://www.jmnic.com
Logo JMNIC - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

BD910 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

  BD910 Datasheet HTML 1Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BD910 Datasheet HTML 2Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BD910 Datasheet HTML 3Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BD910 Datasheet HTML 4Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BD910 Datasheet HTML 5Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
Inchange Semiconductor
Product Specification
Silicon PNP Power Transistors
BD910 BD912
DESCRIPTION
・
・With TO-220C package
・Complement to type BD909 BD911
APPLICATIONS
・Intented for use in power linear
and switching applications
PINNING
PIN
DESCRIPTION
1
Emitter
2
Collector;connected to
mounting base
3
Base
Absolute maximum ratings (Ta=25℃)
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
VALUE
UNIT
BD910
-80
VCBO
Collector-base voltage
BD912
Open emitter
-100
V
BD910
-80
VCEO
Collector-emitter voltage
BD912
Open base
-100
V
VEBO
Emitter-base voltage
Open collector
-5
V
IC
Collector current
-15
A
IB
Base current
-5
A
PC
Collector power dissipation
TC≤25℃
90
W
Tj
Junction temperature
150
℃
Tstg
Storage temperature
-65~150
℃
THERMAL CHARACTERISTICS
SYMBOL
PARAMETER
MAX
UNIT
Rth j-c
Thermal resistance junction to case
1.4
℃/W
f


Số phần tương tự - BD910

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mospec Semiconductor
BD910 MOSPEC-BD910 Datasheet
143Kb / 3P
POWER TRANSISTORS(15A,90W)
logo
STMicroelectronics
BD910 STMICROELECTRONICS-BD910 Datasheet
97Kb / 6P
COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
Oct-1999
logo
Boca Semiconductor Corp...
BD910 BOCA-BD910 Datasheet
149Kb / 3P
COMPLEMENTARY SILICON PLASTIC POWER TRANSISTORS
logo
Savantic, Inc.
BD910 SAVANTIC-BD910 Datasheet
148Kb / 5P
Silicon PNP Power Transistors
logo
Inchange Semiconductor ...
BD910 ISC-BD910 Datasheet
185Kb / 5P
Silicon PNP Power Transistors
More results

Mô tả tương tự - BD910

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bourns Electronic Solut...
BD244 BOURNS-BD244 Datasheet
106Kb / 5P
PNP SILICON POWER TRANSISTORS
BD544 BOURNS-BD544 Datasheet
103Kb / 5P
PNP SILICON POWER TRANSISTORS
logo
List of Unclassifed Man...
2SA1659 ETC-2SA1659 Datasheet
48Kb / 3P
Silicon PNP Power Transistors
logo
Inchange Semiconductor ...
2SA1129 ISC-2SA1129 Datasheet
95Kb / 3P
Silicon PNP Power Transistors
2SA1067 ISC-2SA1067 Datasheet
152Kb / 3P
Silicon PNP Power Transistors
2SA1094 ISC-2SA1094 Datasheet
181Kb / 3P
Silicon PNP Power Transistors
2SA636 ISC-2SA636 Datasheet
149Kb / 3P
Silicon PNP Power Transistors
2SA1859 ISC-2SA1859 Datasheet
146Kb / 4P
Silicon PNP Power Transistors
2SA648 ISC-2SA648 Datasheet
152Kb / 3P
Silicon PNP Power Transistors
2SA971 ISC-2SA971 Datasheet
155Kb / 3P
Silicon PNP Power Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com