công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

6TPE330MIL bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Linear Technology

tên linh kiện 6TPE330MIL
Giải thích chi tiết về linh kiện  10A High Effi ciency DC/DC 關Module
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LINER [Linear Technology]
Trang chủ  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology

6TPE330MIL bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Linear Technology

Back Button 6TPE330MIL Datasheet HTML 15Page - Linear Technology 6TPE330MIL Datasheet HTML 16Page - Linear Technology 6TPE330MIL Datasheet HTML 17Page - Linear Technology 6TPE330MIL Datasheet HTML 18Page - Linear Technology 6TPE330MIL Datasheet HTML 19Page - Linear Technology 6TPE330MIL Datasheet HTML 20Page - Linear Technology 6TPE330MIL Datasheet HTML 21Page - Linear Technology 6TPE330MIL Datasheet HTML 22Page - Linear Technology 6TPE330MIL Datasheet HTML 23Page - Linear Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 24 page
background image
LTM4600
19
4600fc
Figure 18. Typical Application, 5V to 20V Input, 0.6V to 5V Output, 10A Max
4600 F17
VOUT
EXTVCC
fADJ
VOSET
FCB
COMP
PGOOD
VOUT
(MULTIPLE PINS)
VOUT
RUN/SS
SGND
PGND
(MULTIPLE PINS)
COUT1
22μF
6.3V
×3
REFER TO
TABLE 2
COUT2
470μF
REFER TO
TABLE 2
GND
0.6V TO 5V
REFER TO STEP-DOWN
RATIO GRAPH
C4
OPT
VIN
5V TO 20V
GND
CIN (CER)
10μF
2x
CIN (BULK)
150μF
C3
100pF
R1
66.5k
REFER TO
TABLE 1
VIN
(MULTIPLE PINS)
LTM4600
SVIN
+
+
TYPICAL APPLICATION



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com