công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT45R37 bảng dữ liệu(PDF) 95 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT45R37
Giải thích chi tiết về linh kiện  TinyPowerTM C/R-F Type 8-Bit OTP MCU
PDF  100 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT45R37 bảng dữ liệu(HTML) 95 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT45R37 Datasheet HTML 91Page - Holtek Semiconductor Inc HT45R37 Datasheet HTML 92Page - Holtek Semiconductor Inc HT45R37 Datasheet HTML 93Page - Holtek Semiconductor Inc HT45R37 Datasheet HTML 94Page - Holtek Semiconductor Inc HT45R37 Datasheet HTML 95Page - Holtek Semiconductor Inc HT45R37 Datasheet HTML 96Page - Holtek Semiconductor Inc HT45R37 Datasheet HTML 97Page - Holtek Semiconductor Inc HT45R37 Datasheet HTML 98Page - Holtek Semiconductor Inc HT45R37 Datasheet HTML 99Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 95 / 100 page
background image
SAW Type 32-pin (5mm
´5mm) QFN Outline Dimensions
Symbol
Dimensions in inch
Min.
Nom.
Max.
A
0.028
¾
0.031
A1
0.000
¾
0.002
A3
¾
0.008
¾
b
0.007
¾
0.012
D
¾
0.197
¾
E
¾
0.197
¾
e
¾
0.020
¾
D2
0.049
¾
0.128
E2
0.049
¾
0.128
L
0.012
¾
0.020
K
¾¾¾
Symbol
Dimensions in mm
Min.
Nom.
Max.
A
0.70
¾
0.80
A1
0.00
¾
0.05
A3
¾
0.20
¾
b
0.18
¾
0.30
D
¾
5.00
¾
E
¾
5.00
¾
e
¾
0.50
¾
D2
1.25
¾
3.25
E2
1.25
¾
3.25
L
0.30
¾
0.50
K
¾¾¾
HT45R37
Rev. 1.20
95
February 25, 2011
D
E
e
b
A 1
A 3
A
D 2
L
E 2
K
1
8
9
1 6
1 7
2 4
2 5
3 2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com