| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HT45R37 bảng dữ liệu(PDF) 91 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT45R37 bảng dữ liệu(HTML) 91 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
91 / 100 page ![]() 24-pin SOP (300mil) Outline Dimensions · MS-013 Symbol Dimensions in inch Min. Nom. Max. A 0.393 ¾ 0.419 B 0.256 ¾ 0.300 C 0.012 ¾ 0.020 C ¢ 0.598 ¾ 0.613 D ¾¾ 0.104 E ¾ 0.050 ¾ F 0.004 ¾ 0.012 G 0.016 ¾ 0.050 H 0.008 ¾ 0.013 a 0 °¾ 8 ° Symbol Dimensions in mm Min. Nom. Max. A 9.98 ¾ 10.64 B 6.50 ¾ 7.62 C 0.30 ¾ 0.51 C ¢ 15.19 ¾ 15.57 D ¾¾ 2.64 E ¾ 1.27 ¾ F 0.10 ¾ 0.30 G 0.41 ¾ 1.27 H 0.20 ¾ 0.33 a 0 °¾ 8 ° HT45R37 Rev. 1.20 91 February 25, 2011 2 4 1 1 3 1 2 A B C D E F C ' G H a |