công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT66F03 bảng dữ liệu(PDF) 94 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT66F03
Giải thích chi tiết về linh kiện  Small Package Enhanced Flash Type 8-Bit MCU with EEPROM
PDF  147 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT66F03 bảng dữ liệu(HTML) 94 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT66F03 Datasheet HTML 90Page - Holtek Semiconductor Inc HT66F03 Datasheet HTML 91Page - Holtek Semiconductor Inc HT66F03 Datasheet HTML 92Page - Holtek Semiconductor Inc HT66F03 Datasheet HTML 93Page - Holtek Semiconductor Inc HT66F03 Datasheet HTML 94Page - Holtek Semiconductor Inc HT66F03 Datasheet HTML 95Page - Holtek Semiconductor Inc HT66F03 Datasheet HTML 96Page - Holtek Semiconductor Inc HT66F03 Datasheet HTML 97Page - Holtek Semiconductor Inc HT66F03 Datasheet HTML 98Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 94 / 147 page
background image
HT66F03/HT66F04/HT68F03/HT68F04
Rev. 1.30
94
February 17, 2011
Counter Value
CCRA
TnON
TnPAU
TnBPOL
CCRB Int.
Flag TnBF
Time
Counter Cleared by CCRA
Pause
Resume
Stop
Counter
Restart
TnCCLR = 1; TnBM [1:0] = 10;
TnPWM [1:0] = 00
Output Pin
Reset to
Initial value
Output controlled by
other pin-shared function
Output Inverts
when TnBPOL
is high
CCRB
CCRP Int.
Flag TnPF
TPnB Pin
(TnBOC=1)
TPnB Pin
(TnBOC=0)
Duty Cycle
set by CCRB
PWM Period set by CCRA
ETM PWM Mode -- Edge Aligned
Note:
1. Here TnCCLR=1 therefore CCRA clears the counter and determines the PWM period
2. The internal PWM function continues running even when TnBIO [1:0] = 00 or 01
3. CCRA controls the TPnB PWM period and CCRB controls the TPnB PWM duty
4. Here the TM pin control register should not enable the TPnA pin as a TM output pin.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com