công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16LF721 bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16LF721
Giải thích chi tiết về linh kiện  20-Pin Flash Microcontrollers with nanoWatt XLP Technology
PDF  244 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16LF721 bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16LF721 Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology PIC16LF721 Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology PIC16LF721 Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology PIC16LF721 Datasheet HTML 15Page - Microchip Technology PIC16LF721 Datasheet HTML 16Page - Microchip Technology PIC16LF721 Datasheet HTML 17Page - Microchip Technology PIC16LF721 Datasheet HTML 18Page - Microchip Technology PIC16LF721 Datasheet HTML 19Page - Microchip Technology PIC16LF721 Datasheet HTML 20Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 244 page
background image
PIC16(L)F720/721
DS41430B-page 16
Preliminary
 2011 Microchip Technology Inc.
FIGURE 2-4:
PIC16F721/LF721 SPECIAL FUNCTION REGISTERS
Legend:
= Unimplemented data memory locations, read as ‘0’.
*
= Not a physical register.
File Address
Indirect addr.(*)
00h
Indirect addr.(*)
80h
Indirect addr.(*)
100h
Indirect addr.(*)
180h
TMR0
01h
OPTION_REG
81h
TMR0
101h
OPTION_REG
181h
PCL
02h
PCL
82h
PCL
102h
PCL
182h
STATUS
03h
STATUS
83h
STATUS
103h
STATUS
183h
FSR
04h
FSR
84h
FSR
104h
FSR
184h
PORTA
05h
TRISA
85h
105h
ANSELA
185h
PORTB
06h
TRISB
86h
106h
ANSELB
186h
PORTC
07h
TRISC
87h
107h
ANSELC
187h
08h
88h
108h
188h
09h
89h
109h
189h
PCLATH
0Ah
PCLATH
8Ah
PCLATH
10Ah
PCLATH
18Ah
INTCON
0Bh
INTCON
8Bh
INTCON
10Bh
INTCON
18Bh
PIR1
0Ch
PIE1
8Ch
PMDATL
10Ch
PMCON1
18Ch
0Dh
8Dh
PMADRL
10Dh
PMCON2
18Dh
TMR1L
0Eh
PCON
8Eh
PMDATH
10Eh
18Eh
TMR1H
0Fh
T1GCON
8Fh
PMADRH
10Fh
18Fh
T1CON
10h
OSCCON
90h
110h
190h
TMR2
11h
OSCTUNE
91h
111h
191h
T2CON
12h
PR2
92h
112h
192h
SSPBUF
13h
SSPADD/SSPMSK 93h
113h
193h
SSPCON
14h
SSPSTAT
94h
114h
194h
CCPR1L
15h
WPUA
95h
WPUB
115h
195h
CCPR1H
16h
IOCA
96h
IOCB
116h
196h
CCP1CON
17h
97h
117h
197h
RCSTA
18h
TXSTA
98h
118h
198h
TXREG
19h
SPBRG
99h
119h
199h
RCREG
1Ah
9Ah
11Ah
19Ah
1Bh
9Bh
11Bh
19Bh
1Ch
9Ch
11Ch
19Ch
1Dh
FVRCON
9Dh
11Dh
19Dh
ADRES
1Eh
9Eh
11Eh
19Eh
ADCON0
1Fh
ADCON1
9Fh
11Fh
19Fh
General
Purpose
Register
96 Bytes
20h
7Fh
General
Purpose
Register
80 Bytes
A0h
EFh
General
Purpose
Register
80 Bytes
120h
16Fh
1A0h
1EFh
Accesses
70h – 7Fh
F0h
FFh
Accesses
70h – 7Fh
170h
17Fh
Accesses
70h – 7Fh
1F0h
1FFh
BANK 0
BANK 1
BANK 2
BANK 3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com