công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16LF721 bảng dữ liệu(PDF) 73 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16LF721
Giải thích chi tiết về linh kiện  20-Pin Flash Microcontrollers with nanoWatt XLP Technology
PDF  244 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16LF721 bảng dữ liệu(HTML) 73 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16LF721 Datasheet HTML 69Page - Microchip Technology PIC16LF721 Datasheet HTML 70Page - Microchip Technology PIC16LF721 Datasheet HTML 71Page - Microchip Technology PIC16LF721 Datasheet HTML 72Page - Microchip Technology PIC16LF721 Datasheet HTML 73Page - Microchip Technology PIC16LF721 Datasheet HTML 74Page - Microchip Technology PIC16LF721 Datasheet HTML 75Page - Microchip Technology PIC16LF721 Datasheet HTML 76Page - Microchip Technology PIC16LF721 Datasheet HTML 77Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 73 / 244 page
background image
 2011 Microchip Technology Inc.
Preliminary
DS41430B-page 73
PIC16(L)F720/721
8.0
DEVICE CONFIGURATION
Device configuration consists of Configuration Word 1
and Configuration Word 2 registers, code protection
and device ID.
8.1
Configuration Words
There are several Configuration Word bits that allow
different oscillator and memory protection options.
These are implemented as Configuration Word 1
register at 2007h and Configuration Word 2 register at
2008h. These registers are only accessible during
programming.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com