công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16LF721 bảng dữ liệu(PDF) 131 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16LF721
Giải thích chi tiết về linh kiện  20-Pin Flash Microcontrollers with nanoWatt XLP Technology
PDF  244 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16LF721 bảng dữ liệu(HTML) 131 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16LF721 Datasheet HTML 127Page - Microchip Technology PIC16LF721 Datasheet HTML 128Page - Microchip Technology PIC16LF721 Datasheet HTML 129Page - Microchip Technology PIC16LF721 Datasheet HTML 130Page - Microchip Technology PIC16LF721 Datasheet HTML 131Page - Microchip Technology PIC16LF721 Datasheet HTML 132Page - Microchip Technology PIC16LF721 Datasheet HTML 133Page - Microchip Technology PIC16LF721 Datasheet HTML 134Page - Microchip Technology PIC16LF721 Datasheet HTML 135Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 131 / 244 page
background image
 2011 Microchip Technology Inc.
Preliminary
DS41430B-page 131
PIC16(L)F720/721
BAUD
RATE
SYNC = 0, BRGH = 1
FOSC = 8.000 MHz
FOSC = 4.000 MHz
FOSC = 3.6864 MHz
FOSC = 1.000 MHz
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
300
——
—
—
—
—
—
—
—
300
0.16
207
1200
—
—
—
1202
0.16
207
1200
0.00
191
1202
0.16
51
2400
2404
0.16
207
2404
0.16
103
2400
0.00
95
2404
0.16
25
9600
9615
0.16
51
9615
0.16
25
9600
0.00
23
—
—
—
10417
10417
0.00
47
10417
0.00
23
10473
0.53
21
10417
0.00
5
19.2k
19231
0.16
25
19.23k
0.16
12
19.2k
0.00
11
—
—
—
57.6k
55556
-3.55
8
—
—
—
57.60k
0.00
3
—
—
—
115.2k
—
—
—
—
—
—
115.2k
0.00
1
—
—
—
TABLE 16-5:
BAUD RATES FOR ASYNCHRONOUS MODES (CONTINUED)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com