công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ZXMP3F36N8 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện ZXMP3F36N8
Giải thích chi tiết về linh kiện  30V SO8 P-channel enhancement mode MOSFET
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

ZXMP3F36N8 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Diodes Incorporated

  ZXMP3F36N8 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated ZXMP3F36N8 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated ZXMP3F36N8 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated ZXMP3F36N8 Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated ZXMP3F36N8 Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated ZXMP3F36N8 Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated ZXMP3F36N8 Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated ZXMP3F36N8 Datasheet HTML 8Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
ZXMP3F36N8
30V SO8 P-channel enhancement mode MOSFET
Summary
V(BR)DSS (V)
RDS(on) (Ω)
ID(A)
0.020 @ VGS=-10V
-12.6
-30
0.028 @ VGS=-4.5V
Description
This new generation Trench MOSFET from Zetex has been designed to minimize the on-state
resistance (RDS(on)) and yet maintain superior switching performance.
Features
•
Low on-resistance
•
SO8 package
Applications
•
Battery Protection
•
Battery disconnect
•
Power management functions
Ordering information
Device
Reel size
(inches)
Tape width
(mm)
Quantity
per reel
ZXMP3F36N8TA
7
12
500
Device marking
D
S
S
S
G
Top view
D
D
D
ZXMP 3F36
Issue 1 - August 2008
1
© Diodes Incorporated 2008
www.zetex.com
www.diodes.com


Số phần tương tự - ZXMP3F36N8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Zetex Semiconductors
ZXMP3F30FH ZETEX-ZXMP3F30FH Datasheet
229Kb / 8P
30V SOT23 P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Diodes Incorporated
ZXMP3F30FH DIODES-ZXMP3F30FH Datasheet
208Kb / 8P
30V SOT23 P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
AUGUST 2008
logo
ZP Semiconductor
ZXMP3F30FH ZPSEMI-ZXMP3F30FH Datasheet
301Kb / 3P
30V SOT23 P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Zetex Semiconductors
ZXMP3F30FHTA ZETEX-ZXMP3F30FHTA Datasheet
229Kb / 8P
30V SOT23 P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Diodes Incorporated
ZXMP3F30FHTA DIODES-ZXMP3F30FHTA Datasheet
208Kb / 8P
30V SOT23 P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
AUGUST 2008
More results

Mô tả tương tự - ZXMP3F36N8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Zetex Semiconductors
ZXMN3F31DN8 ZETEX-ZXMN3F31DN8 Datasheet
470Kb / 8P
30V SO8 dual N-channel enhancement mode MOSFET
ZXMN3G32DN8 ZETEX-ZXMN3G32DN8 Datasheet
419Kb / 8P
30V SO8 dual N-channel enhancement mode MOSFET
ZXMP3F35N8 ZETEX-ZXMP3F35N8 Datasheet
294Kb / 8P
30V SO8 P-channel enhancement mode MOSFET
ZXMP3F37DN8 ZETEX-ZXMP3F37DN8 Datasheet
294Kb / 8P
30V SO8 Dual P-channel enhancement mode MOSFET
ZXMP3F37N8 ZETEX-ZXMP3F37N8 Datasheet
299Kb / 8P
30V SO8 P-channel enhancement mode MOSFET
logo
Diodes Incorporated
ZXMN3F31DN8 DIODES-ZXMN3F31DN8 Datasheet
433Kb / 8P
30V SO8 dual N-channel enhancement mode MOSFET
FEBRUARY 2008
ZXMN3G32DN8 DIODES-ZXMN3G32DN8 Datasheet
450Kb / 8P
30V SO8 dual N-channel enhancement mode MOSFET
JANUARY 2008
ZXMP3F35N8 DIODES-ZXMP3F35N8 Datasheet
250Kb / 8P
30V SO8 P-channel enhancement mode MOSFET
AUGUST 2008
ZXMP3F37DN8 DIODES-ZXMP3F37DN8 Datasheet
250Kb / 8P
30V SO8 Dual P-channel enhancement mode MOSFET
AUGUST 2008
ZXMP3F37N8 DIODES-ZXMP3F37N8 Datasheet
261Kb / 8P
30V SO8 P-channel enhancement mode MOSFET
AUGUST 2008
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com