công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ZXMP3F36N8 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện ZXMP3F36N8
Giải thích chi tiết về linh kiện  30V SO8 P-channel enhancement mode MOSFET
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

ZXMP3F36N8 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Diodes Incorporated

  ZXMP3F36N8 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated ZXMP3F36N8 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated ZXMP3F36N8 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated ZXMP3F36N8 Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated ZXMP3F36N8 Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated ZXMP3F36N8 Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated ZXMP3F36N8 Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated ZXMP3F36N8 Datasheet HTML 8Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
ZXMP3F36N8
Typical characteristics
110
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
C
RSS
C
OSS
C
ISS
V
GS
= 0V
f = 1MHz
-V
DS
- Drain - Source Voltage (V)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I
D
= 10A
V
DS
= 15V
Gate-Source Voltage v Gate Charge
Capacitance v Drain-Source Voltage
Q - Charge (nC)
Test circuits
Issue 1 - August 2008
6
© Diodes Incorporated 2008
www.zetex.com
www.diodes.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com