công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ZXMN2F30FH bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện ZXMN2F30FH
Giải thích chi tiết về linh kiện  20V SOT23 N-channel enhancement mode MOSFET
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

ZXMN2F30FH bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Diodes Incorporated

  ZXMN2F30FH Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated ZXMN2F30FH Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated ZXMN2F30FH Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated ZXMN2F30FH Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated ZXMN2F30FH Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated ZXMN2F30FH Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated ZXMN2F30FH Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated ZXMN2F30FH Datasheet HTML 8Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
ZXMN2F30FH
Issue 1 - January 2008
4
www.zetex.com
© Zetex Semiconductors plc 2008
Electrical characteristics (at Tamb = 25°C unless otherwise stated)
Parameter
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Conditions
Static
Drain-Source Breakdown
Voltage
V(BR)DSS
20
V
ID= 250µA, VGS=0V
Zero Gate Voltage Drain
Current
IDSS
1
µAV
DS= 20V, VGS=0V
Gate-Body Leakage
IGSS
100
nA
VGS=±12V, VDS=0V
Gate-Source Threshold
Voltage
VGS(th)
0.6
0.9
1.5
V
ID= 250µA, VDS=VGS
Static Drain-Source
On-State Resistance (*)
NOTES:
(*) Measured under pulsed conditions. Pulse width
≤ 300µs; duty cycle ≤2%.
RDS(on)
0.045
0.065
Ω
Ω
VGS= 4.5V, ID= 2.5A
VGS= 2.5V, ID= 2.0A
Forward
Transconductance(*)(†)
gfs
8.6
S
VDS= 10V, ID= 3A
Dynamic (†)
(†) For design aid only, not subject to production testing.
Input Capacitance
Ciss
452
pF
VDS= 10V, VGS=0V
f=1MHz
Output Capacitance
Coss
102
pF
Reverse Transfer
Capacitance
Crss
58
pF
Switching (‡)(†)
(‡) Switching characteristics are independent of operating junction temperature.
Turn-On-Delay Time
td(on)
2.9
ns
VDD= 10V, VGS= 4.5V
ID= 1A
RG ≈ 6.0Ω
Rise Time
tr
5.6
ns
Turn-Off Delay Time
td(off)
19.4
ns
Fall Time
tf
10.2
ns
Total Gate Charge
Qg
4.8
nC
VDS= 10V, VGS= 4.5V
ID= 3.5A
Gate-Source Charge
Qgs
1nC
Gate Drain Charge
Qgd
1.2
nC
Source-drain diode
Diode Forward Voltage(*)
VSD
0.75
1.2
V
IS= 1.25A, VGS=0V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com