công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ZXMN2F30FH bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện ZXMN2F30FH
Giải thích chi tiết về linh kiện  20V SOT23 N-channel enhancement mode MOSFET
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

ZXMN2F30FH bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Diodes Incorporated

  ZXMN2F30FH Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated ZXMN2F30FH Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated ZXMN2F30FH Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated ZXMN2F30FH Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated ZXMN2F30FH Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated ZXMN2F30FH Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated ZXMN2F30FH Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated ZXMN2F30FH Datasheet HTML 8Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
ZXMN2F30FH
Issue 1 - January 2008
2
www.zetex.com
© Zetex Semiconductors plc 2008
Absolute maximum ratings
Thermal resistance
NOTES:
(a) For a device surface mounted on 25mm x 25mm FR4 PCB with high coverage of single sided 1oz copper, in still air
conditions.
(b) For a device surface mounted on FR4 PCB measured at t
≤ 5 sec.
(c) Repetitive rating - 25mm x 25mm FR4 PCB, D=0.02, pulse width 300
µs - pulse width limited by maximum junction
temperature.
(d) Thermal resistance from junction to solder-point (at the end of the drain lead).
Parameter
Symbol
Limit
Unit
Drain source voltage
VDSS
20
V
Gate source voltage
VGS
±12
V
Continous Drain Current @ VGS=4.5; TA=25°C(b)
@ VGS=4.5; TA=70°C(b)
@ VGS=4.5; TA=25°C(a)
ID
4.9
4.0
4.1
A
A
A
Pulsed drain current(c)
IDM
22.6
A
Continuous source current (body diode)(b)
IS
1.6
A
Pulsed source current (body diode)(c)
ISM
22.6
A
Power dissipation at TA =25°C(a)
Linear derating factor
PD
0.96
7.6
W
mW/
°C
Power dissipation at TA =25°C(b)
Linear derating factor
PD
1.4
11.2
W
mW/
°C
Operating and storage temperature range
Tj, Tstg
-55 to 150
°C
Parameter
Symbol
Limit
Unit
Junction to ambient(a)
R JA
131
°C/W
Junction to ambient(b)
R JA
89
°C/W
Junction to Lead(d)
R JL
68
°C/W



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com