công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMP1617DAX bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - FIDELIX

tên linh kiện FMP1617DAX
Giải thích chi tiết về linh kiện  1M x 16 bit Super Low Power and Low Voltage Full CMOS RAM
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FIDELIX [FIDELIX]
Trang chủ  http://www.fidelix.co.kr
Logo FIDELIX - FIDELIX

FMP1617DAX bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - FIDELIX

Back Button FMP1617DAX Datasheet HTML 3Page - FIDELIX FMP1617DAX Datasheet HTML 4Page - FIDELIX FMP1617DAX Datasheet HTML 5Page - FIDELIX FMP1617DAX Datasheet HTML 6Page - FIDELIX FMP1617DAX Datasheet HTML 7Page - FIDELIX FMP1617DAX Datasheet HTML 8Page - FIDELIX FMP1617DAX Datasheet HTML 9Page - FIDELIX FMP1617DAX Datasheet HTML 10Page - FIDELIX FMP1617DAX Datasheet HTML 11Page - FIDELIX  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 11 page
background image
FMP1617DAx
CMOS LPRAM
Revision 0.4
Jul. 2010
11
PACKAGE DIMENSION
48 BALL FINE PITCH BGA(0.75mm ball pitch)
Top View
B
#A1
Bottom View
Side View
Detail A
Unit : millimeters
-Min
Typ
Max
A
-
0.75
-
B
5.90
6.00
6.10
B1
-
3.75
-
C
7.90
8.00
8.10
C1
-
5.25
-
D
0.30
0.35
0.40
E
-
1.10
1.20
E1
-
0.85
-
E2
0.20
0.25
0.30
Y-
-
0.08
D
C
Y
NOTES.
1. Bump counts : 48(8row x 6column)
2. Bump pitch : (x,y)=(0.75 x 0.75)(typ.)
3. All tolerance are +/-0.050 unless
otherwise specified.
4. Typ : Typical
5. Y is coplanarity : 0.08(Max)
B
B/2
B1
0.05
0.05
A1 INDEX MARK
6
5
4
3
2
1
A
B
C
D
E
F
G
H
A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com