công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMP1617DAX bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - FIDELIX

tên linh kiện FMP1617DAX
Giải thích chi tiết về linh kiện  1M x 16 bit Super Low Power and Low Voltage Full CMOS RAM
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FIDELIX [FIDELIX]
Trang chủ  http://www.fidelix.co.kr
Logo FIDELIX - FIDELIX

FMP1617DAX bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - FIDELIX

Back Button FMP1617DAX Datasheet HTML 3Page - FIDELIX FMP1617DAX Datasheet HTML 4Page - FIDELIX FMP1617DAX Datasheet HTML 5Page - FIDELIX FMP1617DAX Datasheet HTML 6Page - FIDELIX FMP1617DAX Datasheet HTML 7Page - FIDELIX FMP1617DAX Datasheet HTML 8Page - FIDELIX FMP1617DAX Datasheet HTML 9Page - FIDELIX FMP1617DAX Datasheet HTML 10Page - FIDELIX FMP1617DAX Datasheet HTML 11Page - FIDELIX  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
FMP1617DAx
CMOS LPRAM
Revision 0.4
Jul. 2010
10
Partial Array Refresh Mode (A3=0, A4=1)
Reduced Memory Size Mode (A3=1, A4=1)
4. Address Information
Parameter
Description
Min
Max
Units
tZZWE
ZZ low to Write Enable Low
0
1
us
tR(Deep Power Down Mode only)
Operation Recovery Time
150
-
us
tZZmin
Low Power Mode Time
10
-
us
A2
A1,A0
Refresh Section
Address
Size
Density
0
11
1/4
00000h-3FFFFh
256Kbx16
4Mb
0
10
1/2
00000h-7FFFFh
512Kbx16
8Mb
X
00
Full
00000h-FFFFFh
1Mbx16
16Mb
1
11
1/4
C0000h-FFFFFh
256Kbx16
4Mb
1
10
1/2
80000h-FFFFFh
512Kbx16
8Mb
A2
A1,A0
Refresh Section
Address
Size
Density
0
11
1/4
00000h-3FFFFh
256Kbx16
4Mb
0
10
1/2
00000h-7FFFFh
512Kbx16
8Mb
1
11
1/4
C0000h-FFFFFh
256Kbx16
4Mb
1
10
1/2
80000h-FFFFFh
512Kbx16
8Mb
3. Deep Power Down Mode Entry/Exit
tZZmin
tR
A4
/CS
/UB, /LB
/WE
tWC
tWR(4)
tBW
tWP(1)
tCW(2)
tAS(3)
tAW
/ZZ
tZZWE
Register
Write(DPD)
Deep Power
down start
Deep Power
down exit
Next
Cycle



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com