công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PJQA6V2 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện PJQA6V2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Transient Voltage Suppressors for ESD Protection
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

PJQA6V2 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Pan Jit International Inc.

  PJQA6V2 Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. PJQA6V2 Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. PJQA6V2 Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. PJQA6V2 Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
PAGE . 3
REV.0.1-FEB.16.2009
PJQA6V2
Figure 7. Maximum Non−Repetitive Surge
Power, Ppk versus PW
Figure 8. Typical Maximum Non−Repetitive
Surge Power, Ppk versus VBR
0.1
1.0
10
100
1000
1.0
10
100
Power is defined as VRSM x IZ(pk) where VRSM
is the clamping voltage at IZ(pk).
PW, PULSE WIDTH (ms)
UNIDIRECTIONAL
RECTANGULAR
WAVEFORM, TA = 25°C
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
5.6
6.8
12
20
33
NOMINAL VZ
27
8 × 20 WAVEFORM AS PER FIGURE 6
10 × 100 WAVEFORM AS PER FIGURE 5



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com