công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PJQA6V2 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện PJQA6V2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Transient Voltage Suppressors for ESD Protection
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

PJQA6V2 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Pan Jit International Inc.

  PJQA6V2 Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. PJQA6V2 Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. PJQA6V2 Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. PJQA6V2 Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
PAGE . 2
REV.0.1-FEB.16.2009
PJQA6V2
300
VZ, NOMINAL ZENER VOLTAGE (V)
250
200
150
100
50
0
5.6
6.8
12
20
27
BIASED AT 0 V
BIASED AT 1 V
BIASED AT 50%
OF VZ NOM
Figure 1. Typical Capacitance
5.6
6.8
20
27
10,000
1,000
100
10
0
Figure 2. Typical Leakage Current
VZ, NOMINAL ZENER VOLTAGE (V)
33
33
+150°C
+25°C
−40°C
Figure 3. Steady State Power Derating Curve
Figure 4. Pulse Derating Curve
0
25
50
75
100
125
150
175
300
250
200
150
100
50
0
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
FR-5 BOARD
ALUMINA SUBSTRATE
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
00
25
50
75
100
125
150
175
200
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
Figure 5. 10
× 1000 ms Pulse Waveform
100
50
0
01
2
3
4
t, TIME (ms)
tr
tP
PULSE WIDTH (tP) IS DEFINED
AS THAT POINT WHERE THE
PEAK CURRENT DECAYS TO 50%
OF IRSM.
tr ≤ 10 ms
HALF VALUE−
IRSM
2
PEAK VALUE−IRSM
Figure 6. 8
× 20 ms Pulse Waveform
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
020
40
60
80
t, TIME (ms)
tP
tr
PULSE WIDTH (tP) IS DEFINED
AS THAT POINT WHERE THE
PEAK CURRENT DECAY = 8 ms
PEAK VALUE IRSM @ 8 ms
HALF VALUE IRSM/2 @ 20 ms



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com