công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DMC3032LSD bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện DMC3032LSD
Giải thích chi tiết về linh kiện  COMPLEMENTARY PAIR ENHANCEMENT MODE MOSFET
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

DMC3032LSD bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Diodes Incorporated

  DMC3032LSD Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated DMC3032LSD Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated DMC3032LSD Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated DMC3032LSD Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated DMC3032LSD Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated DMC3032LSD Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated DMC3032LSD Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated DMC3032LSD Datasheet HTML 8Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
DMC3032LSD
Document number: DS32153 Rev. 1 - 2
7 of 8
www.diodes.com
May 2010
© Diodes Incorporated
DMC3032LSD
Package Outline Dimensions
Suggested Pad Layout
SO-8
Dim
Min
Max
A
-
1.75
A1
0.10
0.20
A2
1.30
1.50
A3
0.15
0.25
b
0.3
0.5
D
4.85
4.95
E
5.90
6.10
E1
3.85
3.95
e
1.27 Typ
h
-
0.35
L
0.62
0.82
θ
0
°
8
°
All Dimensions in mm
Dimensions
Value (in mm)
X
0.60
Y
1.55
C1
5.4
C2
1.27
Gauge Plane
Seating Plane
Detail ‘A’
Detail ‘A’
E
E1
h
L
D
e
b
A2
A1
A
45°
7°~9°
A3
X
C1
C2
Y



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com