công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DMC3032LSD bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện DMC3032LSD
Giải thích chi tiết về linh kiện  COMPLEMENTARY PAIR ENHANCEMENT MODE MOSFET
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

DMC3032LSD bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Diodes Incorporated

  DMC3032LSD Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated DMC3032LSD Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated DMC3032LSD Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated DMC3032LSD Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated DMC3032LSD Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated DMC3032LSD Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated DMC3032LSD Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated DMC3032LSD Datasheet HTML 8Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
DMC3032LSD
Document number: DS32153 Rev. 1 - 2
5 of 8
www.diodes.com
May 2010
© Diodes Incorporated
DMC3032LSD
0
5
10
15
20
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
Fig. 11 Typical Output Characteristics
V
, DRAIN-SOURCE VOLTAGE (V)
DS
V
= 2.5V
GS
V
= 3.0V
GS
V
= 4.5V
GS
V
= 10V
GS
V
= 3.5V
GS
V
= 4.0V
GS
0
5
10
15
20
01
2
3
4
5
6
Fig. 12 Typical Transfer Characteristics
V
, GATE SOURCE VOLTAGE (V)
GS
V
= 5V
DS
T = -55°C
A
T = 25°C
A
T = 125°C
A
T = 150°C
A
T = 85°C
A
0
5
10
15
20
Fig. 13 Typical On-Resistance
vs. Drain Current and Gate Voltage
I , DRAIN-SOURCE CURRENT (A)
D
0
0.02
0.04
0.06
0.10
0.08
V
= 10V
GS
V
= 4.5V
GS
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0
5
10
15
20
I , DRAIN CURRENT (A)
Fig. 14 Typical Drain-Source On-Resistance
vs. Drain Current and Temperature
D
V
= 10V
GS
T = -55°C
A
T = 25°C
A
T = 85°C
A
T = 125°C
A
T = 150°C
A
0.5
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
1.7
Fig. 15 On-Resistance Variation with Temperature
-50
-25
0
25
50
75
100
125 150
T , JUNCTION TEMPERATURE (°C)
J
V
= 10V
I = 10A
GS
D
V
= 4.5V
I = 5A
GS
D
Fig. 16 On-Resistance Variation with Temperature
-50
-25
0
25
50
75
100
125 150
T , JUNCTION TEMPERATURE (°C)
J
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.08
0.07
0.06
V
= 10V
I = 10A
GS
D
V
= 4.5V
I = 5A
GS
D



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com