công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MBR10150CTP bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện MBR10150CTP
Giải thích chi tiết về linh kiện  10A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

MBR10150CTP bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Diodes Incorporated

  MBR10150CTP Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated MBR10150CTP Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated MBR10150CTP Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated MBR10150CTP Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
MBR10150
Document number: DS31499 Rev. 8 - 2
2 of 4
www.diodes.com
December 2010
© Diodes Incorporated
MBR10150CTP
Maximum Ratings (Per Leg) @TA = 25°C unless otherwise specified
Single phase, half wave, 60Hz, resistive or inductive load.
For capacitance load, derate current by 20%.
Characteristic
Symbol
Value
Unit
Peak Repetitive Reverse Voltage
Working Peak Reverse Voltage
DC Blocking Voltage
VRRM
VRWM
VRM
150
V
Average Rectified Output Current
(Per Leg)
(Total)
IO
5
10
A
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current 8.3ms
Single Half Sine-Wave Superimposed on Rated Load
IFSM
105
A
Isolation Voltage
From Terminal Heatsink t = 1 min.
VAC
2000
V
Thermal Characteristics (Per Leg)
Characteristic
Symbol
Value
Unit
Typical Thermal Resistance Junction to Case
RθJC
3
°C/W
Operating and Storage Temperature Range
TJ, TSTG
-65 to +175
°C
Electrical Characteristics (Per Leg) @TA = 25°C unless otherwise specified
Characteristic
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Test Condition
Forward Voltage Drop
VF
-
-
-
-
0.91
0.75
V
IF = 5A, TJ = 25ºC
IF = 5A, TJ = 125ºC
Leakage Current (Note 2)
IR
-
-
0.05
20
mA
VR = 150V, TJ = 25ºC
VR = 150V, TJ = 125ºC
Notes:
2. Short duration pulse test used to minimize self-heating effect.
0
200
400
600
800
1,000 1,200
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
Fig. 1 Typical Forward Characteristics
V , INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (mV)
F
T = 25°C
A
T = 85°C
A
T = 125°C
A
T = 150°C
A
0.01
0.1
1
10
100
1,000
0
306090
120
150
Fig. 2 Typical Reverse Characteristics
V , INSTANTANEOUS REVERSE VOLTAGE (V)
R
T = 25°C
A
T = 85°C
A
T = 125°C
A
T = 150°C
A



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com