công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MBR10150CTP bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện MBR10150CTP
Giải thích chi tiết về linh kiện  10A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

MBR10150CTP bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Diodes Incorporated

  MBR10150CTP Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated MBR10150CTP Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated MBR10150CTP Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated MBR10150CTP Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
MBR10150
Document number: DS31499 Rev. 8 - 2
1 of 4
www.diodes.com
December 2010
© Diodes Incorporated
MBR10150CTP
10A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
Features
•
Low Forward Voltage Drop
•
Soft, Fast Switching Capability
•
Schottly Barrier Chip
•
ITO-220S Heat Sink Tab Electrically Isolated from Cathode
•
UL Approval in Accordance with UL 1557, Reference No.
E94661
Mechanical Data
•
Case: ITO-220S
•
Case Material: Molded Plastic, UL Flammability Classification
Rating 94V-0
•
Terminals: Matte Tin Finish annealed over Copper leadframe.
Solderable per MIL-STD-202, Method 208
•
Weight: 1.335 grams (approximate)
Ordering Information (Note 1)
Part Number
Case
Packaging
MBR10150CTP
ITO-220S
50 pieces/tube
Notes:
1. For packaging details, go to our website at http://www.diodes.com/datasheets/ap02007.pdf.
Marking Information
Package Pin Out
Configuration
1
2
3
4
Anode
Common
Cathode
Anode
Isolated
Top View
Bottom View
MBR10150CTP = Product Type Marking Code
AB = Foundry and Assembly Code
YYWW = Date Code Marking
YY = Last two digits of year (ex: 08 = 2008)
WW = Week (01-53)
10150CTP
YYWW
AB
MBR


Số phần tương tự - MBR10150CTP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
MBR10150CTP DIODES-MBR10150CTP_15 Datasheet
79Kb / 4P
10A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
Rev 9
More results

Mô tả tương tự - MBR10150CTP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
SBL1030 DIODES-SBL1030 Datasheet
65Kb / 2P
10A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS23042 Rev. C-2
PDS1040 DIODES-PDS1040 Datasheet
86Kb / 3P
10A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30538 Rev. 4 - 2
logo
Won-Top Electronics
SB1020F WTE-SB1020F_06 Datasheet
50Kb / 4P
10A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Unisonic Technologies
MBR1040C UTC-MBR1040C Datasheet
128Kb / 2P
10A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Kersemi Electronic Co.,...
MBR1040 KERSEMI-MBR1040 Datasheet
428Kb / 2P
10A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Yea Shin Technology Co....
SB1020 YEASHIN-SB1020 Datasheet
757Kb / 3P
10A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB1020F YEASHIN-SB1020F Datasheet
776Kb / 3P
10A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB1020FCT YEASHIN-SB1020FCT Datasheet
1Mb / 4P
10A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Diodes Incorporated
MBRB10200CT DIODES-MBRB10200CT_15 Datasheet
463Kb / 6P
10A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
Rev 3
logo
DIYI Electronic Technol...
SBL1060CT DYELEC-SBL1060CT Datasheet
1Mb / 4P
10A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com