công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M48T201Y bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M48T201Y
Giải thích chi tiết về linh kiện  5.0 or 3.3 V TIMEKEEPER® supervisor
PDF  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M48T201Y bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - STMicroelectronics

Back Button M48T201Y_09 Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics M48T201Y_09 Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics M48T201Y_09 Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics M48T201Y_09 Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics M48T201Y_09 Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics M48T201Y_09 Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics M48T201Y_09 Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics M48T201Y_09 Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics M48T201Y_09 Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 37 page
background image
DC and AC parameters
M48T201Y, M48T201V
30/37
Figure 14.
Power down/up mode AC waveforms
Table 14.
Power down/up mode AC characteristic
Symbol
Parameter(1)
1.
Valid for ambient operating temperature: TA = 0 to 70°C; VCC = 4.5 to 5.5 V or 3.0 to 3.6 V (except where noted).
Min
Max
Unit
tF
(2)
2.
VPFD (max) to VPFD (min) fall time of less than tF may result in deselection/write protection not occurring until 200 µs after
VCC passes VPFD (min).
VPFD (max) to VPFD (min) VCC fall time
300
µs
tFB
(3)
3.
VPFD (min) to VSS fall time of less than tFB may cause corruption of RAM data.
VPFD (min) to VSS VCC fall time
M48T201Y
10
µs
M48T201V
150
µs
tR
VPFD (min) to VPFD (max) VCC rise time
10
µs
tREC
VPFD (max) to RST high
40
200
ms
tRB
VSS to VPFD (min) VCC rise time
5
µs
AI03519
VCC
INPUTS
RST
OUTPUTS
DON'T CARE
HIGH-Z
tF
tFB
tR
tREC
tRB
VALID
VALID
VPFD (max)
VPFD (min)
VSO
VALID
VALID



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com